Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

KTA1298 Arkusz danych(PDF) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

Numer części KTA1298
Szczegółowy opis  EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Strona internetowa  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KTA1298 Arkusz danych(HTML) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

  KTA1298 Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KTA1298 Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
1998. 6. 15
2/2
KTA1298
Revision No : 1
I
- V
C
CE
CE
COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE V
(V)
0-2
-4
-200
0
-0.01
-3
-1
COLLECTOR CURRENT I
(mA)
C
C
CE(sat)
V
- I
1k
-1
COLLECTOR CURRENT I
(mA)
C
C
FE
h
- I
0
40
0
AMBIENT TEMPERATURE Ta ( C)
a
C
P
- T
0
-400
-0.2
0
BASE-EMITTER VOLTAGE V
(V)
BE
BE
C
I
- V
-6
-8
-10
-400
-600
-800
COMMON
EMITTER
Ta=25 C
I =-1mA
B
-2mA
-3mA
-4mA
-5mA
-6mA
-3
-10
-30
-100
-300
-1k
10
100
300
500
30
50
COMMON EMITTER
V
=-1V
CE
Ta=100 C
Ta=25 C
Ta=-25 C
-10
-30
-100
-300
-1k
-0.03
-0.05
-0.1
-1
-2
-0.3
-0.5
COMMON EMITTER
I /I =25
C
B
Ta=100
C
Ta=25
C
Ta=-25
C
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
-200
-600
-800
COMMON EMITTER
V
=-1V
CE
80
120
160
200
240
280
40
80
120
160
200


Podobny numer części - KTA1298

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
KEC(Korea Electronics)
KTA1298 KEC-KTA1298 Datasheet
248Kb / 2P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER, POWER SWITCHING)
logo
Weitron Technology
KTA1298 WEITRON-KTA1298 Datasheet
689Kb / 4P
   PNP Silicon Transistors
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
KTA1298 BILIN-KTA1298 Datasheet
216Kb / 4P
   Silicon Epitaxial Planar Transistor
logo
Shenzhen Jin Yu Semicon...
KTA1298 HTSEMI-KTA1298 Datasheet
347Kb / 2P
   TRANSISTOR (PNP)
logo
GUANGDONG HOTTECH INDUS...
KTA1298 HOTTECH-KTA1298 Datasheet
157Kb / 2P
   Plastic-Encapsulate Transistors
More results

Podobny opis - KTA1298

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HI350 HSMC-HI350 Datasheet
25Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HI42C HSMC-HI42C Datasheet
32Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ2584 HSMC-HJ2584 Datasheet
30Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ350 HSMC-HJ350 Datasheet
23Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ649A HSMC-HJ649A Datasheet
27Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM1426 HSMC-HM1426 Datasheet
30Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM2907A HSMC-HM2907A Datasheet
31Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM3906 HSMC-HM3906 Datasheet
31Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM64 HSMC-HM64 Datasheet
30Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM772 HSMC-HM772 Datasheet
46Kb / 5P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HA8550 HSMC-HA8550 Datasheet
36Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com