Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

MRF141 Arkusz danych(PDF) 6 Page - Tyco Electronics

Numer części MRF141
Szczegółowy opis  N-CHANNEL BROADBAND RF POWER MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  MACOM [Tyco Electronics]
Strona internetowa  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics

MRF141 Arkusz danych(HTML) 6 Page - Tyco Electronics

Back Button MRF141 Datasheet HTML 2Page - Tyco Electronics MRF141 Datasheet HTML 3Page - Tyco Electronics MRF141 Datasheet HTML 4Page - Tyco Electronics MRF141 Datasheet HTML 5Page - Tyco Electronics MRF141 Datasheet HTML 6Page - Tyco Electronics MRF141 Datasheet HTML 7Page - Tyco Electronics MRF141 Datasheet HTML 8Page - Tyco Electronics MRF141 Datasheet HTML 9Page - Tyco Electronics MRF141 Datasheet HTML 10Page - Tyco Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
Table 1. Common Source S–Parameters (VDS = 24 V, ID = 5 A)
f
S11
S21
S12
S22
f
MHz
|S11|
φ
|S21|
φ
|S12|
φ
|S22|
φ
30
0.916
–177
4.23
83
0.008
32
0.876
–177
40
0.919
–178
3.23
76
0.009
39
0.885
178
50
0.922
–178
2.55
72
0.010
45
0.914
–180
60
0.923
–179
2.14
68
0.010
46
0.893
179
70
0.927
–179
1.77
63
0.011
48
0.878
179
80
0.929
–179
1.48
61
0.013
53
0.864
180
90
0.931
–180
1.28
60
0.015
61
0.850
180
100
0.934
–180
1.15
55
0.016
66
0.893
178
110
0.935
180
1.05
53
0.016
69
0.913
177
120
0.939
180
0.91
51
0.017
69
0.930
180
130
0.941
179
0.82
48
0.019
67
0.916
–180
140
0.943
179
0.76
46
0.022
68
0.926
179
150
0.946
179
0.67
42
0.024
70
0.940
177
160
0.946
179
0.63
40
0.025
73
0.915
178
170
0.948
178
0.57
39
0.024
78
0.891
178
180
0.949
178
0.52
37
0.026
75
0.906
178
190
0.950
178
0.49
37
0.028
74
0.899
176
200
0.950
177
0.45
35
0.030
78
0.915
176
210
0.938
177
0.43
31
0.043
108
0.966
174
220
0.958
178
0.39
33
0.029
61
0.972
175
230
0.961
177
0.36
27
0.038
77
1.033
174
240
0.960
177
0.36
28
0.036
76
0.943
174
250
0.961
176
0.32
30
0.038
77
0.912
175
260
0.962
176
0.30
31
0.040
76
0.918
174
270
0.961
176
0.27
30
0.044
77
0.933
171
280
0.963
176
0.26
30
0.045
79
0.943
172
290
0.964
175
0.25
25
0.045
78
0.940
172
300
0.965
175
0.26
27
0.047
77
0.930
172
310
0.966
175
0.25
27
0.051
78
0.977
172
320
0.964
175
0.24
26
0.053
75
0.947
171
330
0.966
174
0.22
21
0.056
75
0.946
170
340
0.967
174
0.23
26
0.056
75
0.944
170
350
0.967
174
0.22
24
0.058
78
0.946
171
360
0.965
174
0.21
28
0.062
74
0.956
171
370
0.966
174
0.20
28
0.048
61
0.968
170
380
0.968
173
0.20
27
0.053
74
0.931
168
390
0.970
173
0.18
31
0.063
74
0.962
168
400
0.970
173
0.17
26
0.071
79
0.965
172
410
0.970
172
0.17
29
0.076
78
0.982
169
420
0.971
172
0.17
30
0.076
76
0.956
167
430
0.970
172
0.15
29
0.070
76
0.912
165
440
0.970
171
0.13
32
0.074
76
0.933
167
6
REV 9


Podobny numer części - MRF141

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Motorola, Inc
MRF141 MOTOROLA-MRF141 Datasheet
160Kb / 8P
   N-CHANNEL BROADBAND RF POWER MOSFET
logo
Advanced Semiconductor
MRF141 ASI-MRF141 Datasheet
50Kb / 4P
   RF FIELD-EFFECT POWER TRANSISTOR
logo
M/A-COM Technology Solu...
MRF141 MA-COM-MRF141 Datasheet
337Kb / 11P
   RF Power FET 150W, to 175MHz, 28V
MRF141 MA-COM-MRF141 Datasheet
337Kb / 11P
   RF Power FET 150W, to 175MHz, 28V
logo
Motorola, Inc
MRF141G MOTOROLA-MRF141G Datasheet
143Kb / 6P
   N-CHANNEL BROADBAND RF POWER MOSFET
More results

Podobny opis - MRF141

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Motorola, Inc
MRF151 MOTOROLA-MRF151 Datasheet
184Kb / 8P
   N-CHANNEL BROADBAND RF POWER MOSFET
MRF154 MOTOROLA-MRF154 Datasheet
161Kb / 8P
   N-CHANNEL BROADBAND RF POWER MOSFET
logo
Tyco Electronics
MRF141G MACOM-MRF141G Datasheet
220Kb / 9P
   N-CHANNEL BROADBAND RF POWER MOSFET
MRF173CQ MACOM-MRF173CQ Datasheet
119Kb / 6P
   N-CHANNEL BROADBAND RF POWER MOSFET
MRF177 MACOM-MRF177 Datasheet
214Kb / 9P
   N-CHANNEL BROADBAND RF POWER MOSFET
logo
Motorola, Inc
MRF177 MOTOROLA-MRF177 Datasheet
186Kb / 6P
   N-CHANNEL BROADBAND RF POWER MOSFET
logo
Tyco Electronics
MRF173 MACOM-MRF173 Datasheet
147Kb / 8P
   N-CHANNEL BROADBAND RF POWER MOSFET
logo
Motorola, Inc
MRF141 MOTOROLA-MRF141 Datasheet
160Kb / 8P
   N-CHANNEL BROADBAND RF POWER MOSFET
MRF141G MOTOROLA-MRF141G Datasheet
143Kb / 6P
   N-CHANNEL BROADBAND RF POWER MOSFET
MRF151G MOTOROLA-MRF151G Datasheet
156Kb / 6P
   N-CHANNEL BROADBAND RF POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com