Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

KDR331 Arkusz danych(PDF) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

Numer części KDR331
Szczegółowy opis  SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Strona internetowa  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KDR331 Arkusz danych(HTML) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

  KDR331_15 Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KDR331_15 Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
2008. 9. 8
2/2
KDR331
Revision No : 2
REVERSE VOLTAGE VR (V)
IR - VR
0
0
P - Ta
20
FORWARD VOLTAGE VF (mV)
IF - VF
REVERSE VOLTAGE VR (V)
0.01
0.1
CT - VR
110
20
0
2
25
50
75
100
125
40
60
80
100
120
0
0.01
0.1
24
1
8
610
10
0
0.01
0.1
1
Ta=23 C
100
200
300
400
500
12
4
6
8
10
12
14
Ta=23 C
AMBIENT TEMPERATURE Ta ( C)


Podobny numer części - KDR331_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
KEC(Korea Electronics)
KDR331E KEC-KDR331E Datasheet
63Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE(HIGH SPEED SWITCHING)
KDR331E KEC-KDR331E Datasheet
25Kb / 1P
   ESM PACKAGE
KDR331E KEC-KDR331E_01 Datasheet
25Kb / 1P
   ESM PACKAGE
KDR331E KEC-KDR331E_15 Datasheet
349Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
KDR331V KEC-KDR331V Datasheet
68Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
More results

Podobny opis - KDR331_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
KEC(Korea Electronics)
KDR735T KEC-KDR735T Datasheet
34Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
SMAB14 KEC-SMAB14_08 Datasheet
218Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
SMAB34 KEC-SMAB34_07 Datasheet
436Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
USFB13A KEC-USFB13A Datasheet
437Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
SMBB34 KEC-SMBB34 Datasheet
438Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
SMFB23 KEC-SMFB23_08 Datasheet
36Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
MBR10100CT KEC-MBR10100CT Datasheet
441Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
MBRD10U100CT KEC-MBRD10U100CT Datasheet
43Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
MBRF10U100CTA KEC-MBRF10U100CTA Datasheet
375Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
MBRF10U200CTA KEC-MBRF10U200CTA Datasheet
44Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
MBRF560CT KEC-MBRF560CT_08 Datasheet
45Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com