Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
KIA78R000F Arkusz danych(PDF) 9 Page - KEC(Korea Electronics) |
|
KIA78R000F Arkusz danych(HTML) 9 Page - KEC(Korea Electronics) |
9 / 10 page 2005. 11. 8 9/10 KIA78R000F/PI~KIA78R050F/PI Revision No : 3 00.8 1 0.2 0.4 0.6 JUNCTION TEMPERATURE T ( C) OUT Fig. 6 V - Tj 3.2 3.1 3.3 3.4 50 150 050 100 3.5 KIA78R033F/PI V =5.3V I =5mA IN OUT j OUT Fig. 7 V - VIN 1 0 2 3 08 24 6 4 KIA78R033F/PI INPUT VOLTAGE V (V) IN T =25 C j B Fig. 8 I - V IN 2 0 4 6 08 24 6 10 KIA78R033F/PI INPUT VOLTAGE V (V) IN T =25 C j 8 B Fig. 9 I - Tj 4 0 8 12 50 150 050 100 20 16 JUNCTION TEMPERATURE T ( C) j KIA78R033F/PI V =5.3V IN OUT Fig. 11 V - I 1 0 2 3 02 0.5 1 1.5 4 OUT KIA78R033F/PI V =5.3V IN T =25 C j OUT OUTPUT CURRENT I (A) OUT OUTPUT CURRENT I (A) B Fig. 10 I - I OUT 4 0 8 12 20 16 KIA78R033F/PI V =5.3V IN T =25 C j I =10mA OUT I =0.5A OUT I =1A OUT I =0.5A OUT I =0.1A OUT I =10mA OUT I =0A OUT |
Podobny numer części - KIA78R000F_15 |
|
Podobny opis - KIA78R000F_15 |