Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
KIA79S23P Arkusz danych(PDF) 3 Page - KEC(Korea Electronics) |
|
KIA79S23P Arkusz danych(HTML) 3 Page - KEC(Korea Electronics) |
3 / 12 page 1997. 3. 21 3/12 KIA79S05P~KIA79S24P Revision No : 2 ELECTRICAL CHARACTERISTICS KIA79S06P (Unless otherwise specified, VIN=-11V, IOUT=40mA, CIN=0.33 F, COUT=0.1 F, 0 Tj 125 ) CHARACTERISTIC SYMBOL TEST CIRCUIT TEST CONDITION MIN. TYP. MAX. UNIT Output Voltage VOUT 1 Tj=25 -6.24 -6.0 -5.76 V Input Regulation Reg line 1 Tj=25 -21V VIN -8.1V - 50 150 mV -21V VIN -9.0V - 45 110 Load Regulation Reg load 1 Tj=25 1.0mA IOUT 100mA - 12 70 mV 1.0mA IOUT 40mA - 5.5 35 Output Voltage VOUT 1 -21V VIN -8.1V 1.0mA IOUT 40mA -6.3 - -5.7 V VIN=-11V, 1.0mA IOUT 70mA -6.3 - -5.7 Quiescent Current IB 1 Tj=25 - 3.1 6.0 mA Tj=125 - - 5.5 Quiescent Current Change IBI 1 -20V VIN -9.0V - - 1.5 mA IBO 1.0mA IOUT 40mA - - 0.1 Output Noise Voltage VNO 3 Ta=25 , 10Hz f 100kHz - 40 - Vrms Long Term Stability VOUT/ t 1 - 14 - mV/ 1.0kHrs Ripple Rejection Ratio RR 2 -19V VIN -9.0V, Tj=25 , f=120Hz 39 47 - dB Dropout Voltage VIN- VOUT 1 Tj=25 , IOUT=40mA - 1.7 - V Average Temperature Coefficient of Output Voltage TCVO 1 IOUT=5mA - -0.7 - mV/ |
Podobny numer części - KIA79S23P |
|
Podobny opis - KIA79S23P |