Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

3N65ZL-TF3-T Arkusz danych(PDF) 6 Page - Unisonic Technologies

Numer części 3N65ZL-TF3-T
Szczegółowy opis  N-CHANNEL POWER MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  UTC [Unisonic Technologies]
Strona internetowa  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

3N65ZL-TF3-T Arkusz danych(HTML) 6 Page - Unisonic Technologies

  3N65ZL-TF3-T Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies 3N65ZL-TF3-T Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies 3N65ZL-TF3-T Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies 3N65ZL-TF3-T Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies 3N65ZL-TF3-T Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies 3N65ZL-TF3-T Datasheet HTML 6Page - Unisonic Technologies 3N65ZL-TF3-T Datasheet HTML 7Page - Unisonic Technologies 3N65ZL-TF3-T Datasheet HTML 8Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
3N65Z
Power MOSFET
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
6 of 8
www.unisonic.com.tw
QW-R502-746.A
TYPICAL CHARACTERISTICS
10
1
10
0.1
1
Drain-to-Source Voltage, VDS (V)
On-State Characteristics
0.1
2
Gate-Source Voltage, VGS (V)
Transfer Characteristics
46
8
10
10
1
0.1
VGS
Top: 15.0V
10.0V
8.0V
7.0V
6.5V
6.0V
Bottorm:5.5V
Notes:
1. 250µs Pulse Test
2. TC=25°C
Notes:
1. VDS=50V
2. 250µs Pulse Test


Podobny numer części - 3N65ZL-TF3-T

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Unisonic Technologies
3N65ZL-TF3-T UTC-3N65ZL-TF3-T Datasheet
350Kb / 8P
   3A, 650V N-CHANNEL POWER MOSFET
More results

Podobny opis - 3N65ZL-TF3-T

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
AiT Semiconductor Inc.
BSS123L AITSEMI-BSS123L Datasheet
486Kb / 5P
   MOSFET N-CHANNEL POWER MOSFET
REV1.0
logo
Fairchild Semiconductor
SSF7N90A FAIRCHILD-SSF7N90A Datasheet
249Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
FQH90N15 FAIRCHILD-FQH90N15_06 Datasheet
1Mb / 10P
   N-Channel Power MOSFET
SSH8N80A FAIRCHILD-SSH8N80A Datasheet
249Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Seme LAB
IRF450 SEME-LAB-IRF450 Datasheet
19Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRFM450 SEME-LAB-IRFM450 Datasheet
15Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRFN240SMD SEME-LAB-IRFN240SMD Datasheet
23Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRF044 SEME-LAB-IRF044 Datasheet
21Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRF140 SEME-LAB-IRF140 Datasheet
22Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
2N7081220MISO SEME-LAB-2N7081220MISO Datasheet
14Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
SSH10N90A FAIRCHILD-SSH10N90A Datasheet
250Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com