Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

2SD1589 Arkusz danych(PDF) 2 Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.

Numer części 2SD1589
Szczegółowy opis  Silicon Power Transistors
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  JMNIC [Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.]
Strona internetowa  http://www.jmnic.com
Logo JMNIC - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.

2SD1589 Arkusz danych(HTML) 2 Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.

  2SD1589_15 Datasheet HTML 1Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. 2SD1589_15 Datasheet HTML 2Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. 2SD1589_15 Datasheet HTML 3Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Product Specification
www.jmnic.com
JMnic
Silicon Power Transistors
2SD1589
CHARACTERISTICS
Tj=25℃ unless otherwise specified
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYP.
MAX
UNIT
VCEO(SUS)
Collector-emitter sustaining voltage
IC=0.1A , IB=0
60
V
VCEsat
Collector-emitter saturation voltage
IC=3A IB=3mA
1.5
V
VBEsat
Emitter-base saturation voltage
IC=3A IB=3mA
2.0
V
ICBO
Collector cut-off current
VCB=100V IE=0
1
μA
hFE-1
DC current gain
IC=3A ; VCE=2V
2000
15000
hFE-2
DC current gain
IC=5A ; VCE=2V
500
Switching times
ton
Turn-on time
1.0
μs
ts
Storage time
3.5
μs
tf
Fall time
IC=3A ;IB1=3mA
IB2=-3mA; VCC≈50V
RL=16.7Ω
1.2
μs
hFE Classifications
R
O
Y
2000-5000
3000-7000
5000-15000


Podobny numer części - 2SD1589_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
2SD1589_2015 JMNIC-2SD1589_2015 Datasheet
122Kb / 3P
   Silicon Power Transistors
More results

Podobny opis - 2SD1589_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
ON Semiconductor
MJ15022 ONSEMI-MJ15022_13 Datasheet
117Kb / 4P
   Silicon Power Transistors 16 AMPERES SILICON POWER TRANSISTORS
August, 2013 ??Rev. 12
MJD44H11 ONSEMI-MJD44H11 Datasheet
192Kb / 6P
   SILICON POWER TRANSISTORS
August, 2004 ??Rev. 6
logo
Motorola, Inc
MJ15022 MOTOROLA-MJ15022 Datasheet
153Kb / 4P
   Silicon Power Transistors
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
2SC3298_2014 JMNIC-2SC3298_2014 Datasheet
165Kb / 3P
   Silicon Power Transistors
BUL52B_2015 JMNIC-BUL52B_2015 Datasheet
88Kb / 3P
   Silicon Power Transistors
2SC5129 JMNIC-2SC5129_15 Datasheet
47Kb / 3P
   Silicon Power Transistors
2SC2331_2014 JMNIC-2SC2331_2014 Datasheet
51Kb / 3P
   Silicon Power Transistors
2SC3855_2014 JMNIC-2SC3855_2014 Datasheet
126Kb / 3P
   Silicon Power Transistors
2SC3979_2014 JMNIC-2SC3979_2014 Datasheet
152Kb / 3P
   Silicon Power Transistors
2SC3855 JMNIC-2SC3855_15 Datasheet
126Kb / 3P
   Silicon Power Transistors
2SD1588 JMNIC-2SD1588 Datasheet
119Kb / 3P
   Silicon Power Transistors
More results


Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com