Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

CXA1191 Arkusz danych(PDF) 5 Page - Unisonic Technologies

Numer części CXA1191
Szczegółowy opis  FM/AM Radio
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  UTC [Unisonic Technologies]
Strona internetowa  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

CXA1191 Arkusz danych(HTML) 5 Page - Unisonic Technologies

  CXA1191_15 Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies CXA1191_15 Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies CXA1191_15 Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies CXA1191_15 Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies CXA1191_15 Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies CXA1191_15 Datasheet HTML 6Page - Unisonic Technologies CXA1191_15 Datasheet HTML 7Page - Unisonic Technologies CXA1191_15 Datasheet HTML 8Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
CXA1191
LINEAR INTEGRATED CIRCUIT
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
5 of 8
www.unisonic.com.tw
QW- R110-014.C
PIN CONFIGURATIONS(Cont.)
VOLTAGE(V)
VCC=3V
VCC=6V
PIN
DESCRIPTION
SYMBOL
FM
AM
FM
AM
EQUIVALENT CIRCUIT
6
Power supply pin
VCC
3.0
3.0
6.0
6.0
28
Power GND
GND
0
0
0
0
Note: The pin voltage of pin 6 during AM, it is the same pin voltage of pin22 (23) during J BAND and is the same pin
voltage of pin 21 (22) during W BAND.


Podobny numer części - CXA1191_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Unisonic Technologies
CXA1191-D28-T UTC-CXA1191-D28-T Datasheet
186Kb / 7P
   FM/AM Radio
CXA1191-S28-R UTC-CXA1191-S28-R Datasheet
186Kb / 7P
   FM/AM Radio
CXA1191-S28-T UTC-CXA1191-S28-T Datasheet
186Kb / 7P
   FM/AM Radio
CXA1191G-D28-T UTC-CXA1191G-D28-T Datasheet
186Kb / 7P
   FM/AM Radio
CXA1191G-S28-R UTC-CXA1191G-S28-R Datasheet
186Kb / 7P
   FM/AM Radio
More results

Podobny opis - CXA1191_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sony Corporation
CXA1611M SONY-CXA1611M Datasheet
362Kb / 17P
   FM/AM RADIO
CXA1619M SONY-CXA1619M Datasheet
298Kb / 12P
   FM/AM Radio
logo
New Japan Radio
NJM2241 NJRC-NJM2241 Datasheet
473Kb / 14P
   AM/FM RADIO
logo
Sony Corporation
CXA1691AM SONY-CXA1691AM Datasheet
191Kb / 11P
   FM/AM Radio
CXA1691M SONY-CXA1691M Datasheet
290Kb / 13P
   FM/AM RADIO
CXA1019M SONY-CXA1019M Datasheet
322Kb / 13P
   FM/AM Radio
CXA1691BM SONY-CXA1691BM Datasheet
191Kb / 11P
   FM/AM Radio
logo
New Japan Radio
NJM2237 NJRC-NJM2237 Datasheet
478Kb / 14P
   AM/FM RADIO
logo
Sony Corporation
CXA1619AM SONY-CXA1619AM Datasheet
193Kb / 11P
   FM/AM Radio
CXA1619BM SONY-CXA1619BM Datasheet
198Kb / 11P
   FM/AM Radio
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com