Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BAT721C Arkusz danych(PDF) 2 Page - Pan Jit International Inc.

Numer części BAT721C
Szczegółowy opis  SCHOTTKY BARRIER (DOUBLE) DIODES
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
Strona internetowa  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.

BAT721C Arkusz danych(HTML) 2 Page - Pan Jit International Inc.

  BAT721C_15 Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. BAT721C_15 Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc. BAT721C_15 Datasheet HTML 3Page - Pan Jit International Inc. BAT721C_15 Datasheet HTML 4Page - Pan Jit International Inc. BAT721C_15 Datasheet HTML 5Page - Pan Jit International Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
PAGE . 2
March 3,2015-REV.03
BAT721C / BAT721S
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
PA RAM E T E R
S Y M BO L
C O NDI T I O NS
M I N.
M AX .
UNI T
C o nt i nuo us f o r w a r d vo l t a g e
V
F
I
F=10mA
I
F =1 0 0 m A
I
F=200mA
-
300
420
550
mV
C o nt i nuo us reve rse c urr ent
I
R
V
R =3 0 V
-
15
μA
V
R =3 0 V,T J =1 0 0
o C-
3
mA
Diode capacitance
C
d
f= 1 M Hz,V
R =0
40
50
p F
4. Pulse test : tp<300
μs, δ < 0.02.
Tj=25C unless otherwise specified.
FIG. 1-Reverse Leakage Current vs. Junction Temperature
FIG. 2-Typical Junction Capacitance under Bias
FIG. 3 Typical Forward Voltage
Junction Temperature T , °C
J
Reverse Bias Voltage V , V
R
Forward Voltage V , V
F
10
100
1000
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
10
100
1000
10000
0
20
40
60
80
100
120
140
VR =40V
0
5
10
15
20
25
0
1020304050


Podobny numer części - BAT721C_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Pan Jit International I...
BAT721C PANJIT-BAT721C_16 Datasheet
225Kb / 5P
   SCHOTTKY BARRIER (DOUBLE) DIODES
More results

Podobny opis - BAT721C_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NXP Semiconductors
BAT120 PHILIPS-BAT120_03 Datasheet
57Kb / 7P
   Schottky barrier double diodes
2003 Aug 04
BAT140 PHILIPS-BAT140 Datasheet
71Kb / 8P
   Schottky barrier double diodes
1997 Oct 03
BAT54 PHILIPS-BAT54 Datasheet
48Kb / 8P
   Schottky barrier double diodes
2002 Mar 04
BAT854W PHILIPS-BAT854W Datasheet
56Kb / 8P
   Schottky barrier (double) diodes
2001 Feb 27
BAT754 NXP-BAT754 Datasheet
204Kb / 7P
   Schottky barrier (double) diodes
2003 Mar 25
BAT160 PHILIPS-BAT160_15 Datasheet
192Kb / 7P
   Schottky barrier double diodes
1999 Sep 20
BAT721 PHILIPS-BAT721 Datasheet
48Kb / 8P
   Schottky barrier double diodes
1999 May 06
BAT160 PHILIPS-BAT160 Datasheet
52Kb / 8P
   Schottky barrier double diodes
1999 Sep 20
BAT754 PHILIPS-BAT754 Datasheet
47Kb / 8P
   Schottky barrier double diodes
1999 Aug 05
BAS40W PHILIPS-BAS40W Datasheet
52Kb / 8P
   Schottky barrier double diodes
1999 Apr 26
logo
Guangdong Kexin Industr...
BAT854W KEXIN-BAT854W Datasheet
46Kb / 1P
   Schottky barrier (double) diodes
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com