Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

1N3893R Arkusz danych(PDF) 2 Page - GeneSiC Semiconductor, Inc.

Numer części 1N3893R
Szczegółowy opis  High Surge Capability
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  GENESIC [GeneSiC Semiconductor, Inc.]
Strona internetowa  http://www.genesicsemi.com/
Logo GENESIC - GeneSiC Semiconductor, Inc.

1N3893R Arkusz danych(HTML) 2 Page - GeneSiC Semiconductor, Inc.

  1N3893R Datasheet HTML 1Page - GeneSiC Semiconductor, Inc. 1N3893R Datasheet HTML 2Page - GeneSiC Semiconductor, Inc. 1N3893R Datasheet HTML 3Page - GeneSiC Semiconductor, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
1N3889 thru 1N3893R
www.genesicsemi.com/silicon-products/fast-recovery-rectifiers/
2


Podobny numer części - 1N3893R

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Microsemi Corporation
1N3893R MICROSEMI-1N3893R Datasheet
111Kb / 2P
   Fast Recovery Rectifier
logo
International Rectifier
1N3893R IRF-1N3893R Datasheet
315Kb / 8P
   6A, 12A AND 16A FAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
Microsemi Corporation
1N3893R MICROSEMI-1N3893R Datasheet
88Kb / 3P
   HIGH RELIABILITY FAST RECOVERY RECTIFIER
logo
List of Unclassifed Man...
1N3893R ETC2-1N3893R Datasheet
451Kb / 2P
   Silicon Fast Recovery Diode
logo
America Semiconductor, ...
1N3893R AMERICASEMI-1N3893R Datasheet
428Kb / 2P
   High Power- Fast Recovery Rectifiers
More results

Podobny opis - 1N3893R

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
GeneSiC Semiconductor, ...
MBR20020CT GENESIC-MBR20020CT Datasheet
450Kb / 3P
   High Surge Capability
MSRT100120A GENESIC-MSRT100120A Datasheet
415Kb / 3P
   High Surge Capability
1N1206AR GENESIC-1N1206AR Datasheet
741Kb / 3P
   High Surge Capability
MBR200100CTS GENESIC-MBR200100CTS Datasheet
384Kb / 3P
   High Surge Capability
1N1190R GENESIC-1N1190R Datasheet
705Kb / 3P
   High Surge Capability
1N3294AR GENESIC-1N3294AR Datasheet
485Kb / 3P
   High Surge Capability
1N4593R GENESIC-1N4593R Datasheet
722Kb / 3P
   High Surge Capability
1N6098R GENESIC-1N6098R Datasheet
355Kb / 3P
   High Surge Capability
FR12MR05 GENESIC-FR12MR05 Datasheet
728Kb / 3P
   High Surge Capability
FR16JR05 GENESIC-FR16JR05 Datasheet
747Kb / 3P
   High Surge Capability
FR16MR05 GENESIC-FR16MR05 Datasheet
746Kb / 3P
   High Surge Capability
More results


Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com