Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SY100S363 Arkusz danych(PDF) 4 Page - Micrel Semiconductor

Numer części SY100S363
Szczegółowy opis  DUAL 8-INPUT MULTIPLEXER
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  MICREL [Micrel Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.micrel.com
Logo MICREL - Micrel Semiconductor

SY100S363 Arkusz danych(HTML) 4 Page - Micrel Semiconductor

  SY100S363 Datasheet HTML 1Page - Micrel Semiconductor SY100S363 Datasheet HTML 2Page - Micrel Semiconductor SY100S363 Datasheet HTML 3Page - Micrel Semiconductor SY100S363 Datasheet HTML 4Page - Micrel Semiconductor SY100S363 Datasheet HTML 5Page - Micrel Semiconductor SY100S363 Datasheet HTML 6Page - Micrel Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
4
SY100S363
Micrel
TIMING DIAGRAM
Propagation Delay and Transition Times
PRODUCT ORDERING CODE
Ordering
Package
Operating
Code
Type
Range
SY100S363FC
F24-1
Commercial
SY100S363JC
J28-1
Commercial
SY100S363JCTR
J28-1
Commercial
OUTPUT
INPUT
20%
80%
50%
tPHL
tPLH
tTLH
tTHL
0.7
± 0.1 ns
0.7
± 0.1 ns
–0.95V
–1.69V
20%
80%
50%
NOTE:
VEE = –4.2V to –5.5V unless otherwise specified; VCC = VCCA = GND


Podobny numer części - SY100S363

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Micrel Semiconductor
SY100S363 MICREL-SY100S363 Datasheet
94Kb / 7P
   DUAL 8-INPUT MULTIPLEXER
SY100S363FC MICREL-SY100S363FC Datasheet
94Kb / 7P
   DUAL 8-INPUT MULTIPLEXER
SY100S363FCTR MICREL-SY100S363FCTR Datasheet
94Kb / 7P
   DUAL 8-INPUT MULTIPLEXER
SY100S363JC MICREL-SY100S363JC Datasheet
94Kb / 7P
   DUAL 8-INPUT MULTIPLEXER
SY100S363JC MICREL-SY100S363JC Datasheet
87Kb / 4P
   DUAL 8-INPUT MULTIPLEXER
More results

Podobny opis - SY100S363

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Micrel Semiconductor
SY100S363 MICREL-SY100S363_07 Datasheet
87Kb / 4P
   DUAL 8-INPUT MULTIPLEXER
SY100S363 MICREL-SY100S363_06 Datasheet
94Kb / 7P
   DUAL 8-INPUT MULTIPLEXER
logo
National Semiconductor ...
100363 NSC-100363 Datasheet
127Kb / 8P
   Low Power Dual 8-Input Multiplexer
logo
Fairchild Semiconductor
100363 FAIRCHILD-100363 Datasheet
74Kb / 7P
   Low Power Dual 8-Input Multiplexer
logo
National Semiconductor ...
F100363 NSC-F100363 Datasheet
162Kb / 6P
   LOW POWER DUAL 8-INPUT MULTIPLEXER
logo
NXP Semiconductors
74AC11251 PHILIPS-74AC11251 Datasheet
176Kb / 7P
   8-INPUT MULTIPLEXER
October 17 1990
logo
Motorola, Inc
SN54LS151 MOTOROLA-SN54LS151 Datasheet
174Kb / 5P
   8-INPUT MULTIPLEXER
logo
National Semiconductor ...
54F151ADM NSC-54F151ADM Datasheet
158Kb / 8P
   8-Input Multiplexer
logo
Nexperia B.V. All right...
74HC151-Q100 NEXPERIA-74HC151-Q100 Datasheet
764Kb / 17P
   8-input multiplexer
logo
National Semiconductor ...
54AC151 NSC-54AC151 Datasheet
156Kb / 10P
   8-Input Multiplexer
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com