Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TIP122 Arkusz danych(PDF) 3 Page - Unisonic Technologies

Numer części TIP122
Szczegółowy opis  NPN EPITAXIAL TRANSISTOR
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  UTC [Unisonic Technologies]
Strona internetowa  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

TIP122 Arkusz danych(HTML) 3 Page - Unisonic Technologies

  TIP122_15 Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies TIP122_15 Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies TIP122_15 Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies TIP122_15 Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
TIP122
NPN SILICON TRANSISTOR
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
3 of 4
www.unisonic.com.tw
QW-R204-016.E
TYPICAL CHARACTERISTICS
0 20
20
40
40 60 80 100 120 140
Case Temperature, TA (°C)
0
60
80
PD vs. TA
160
TO-220
TO-252
TO-220F
TO-126


Podobny numer części - TIP122_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Micro Commercial Compon...
TIP122 MCC-TIP122_11 Datasheet
414Kb / 2P
   NPN Silicon Transistors
More results

Podobny opis - TIP122_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Chenmko Enterprise Co. ...
CHTA14ZPT CHENMKO-CHTA14ZPT Datasheet
166Kb / 3P
   NPN Epitaxial Transistor
CH882PT CHENMKO-CH882PT Datasheet
117Kb / 4P
   NPN Epitaxial Transistor
logo
GTM CORPORATION
GS123 GTM-GS123 Datasheet
155Kb / 2P
   NPN EPITAXIAL TRANSISTOR
GSD2656 GTM-GSD2656 Datasheet
137Kb / 2P
   NPN EPITAXIAL TRANSISTOR
GMBT8050L GTM-GMBT8050L Datasheet
226Kb / 2P
   NPN EPITAXIAL TRANSISTOR
GSMBT8050 GTM-GSMBT8050 Datasheet
157Kb / 2P
   NPN EPITAXIAL TRANSISTOR
GSMBT9014 GTM-GSMBT9014 Datasheet
195Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL TRANSISTOR
logo
Chenmko Enterprise Co. ...
2SC1766PT CHENMKO-2SC1766PT Datasheet
139Kb / 4P
   NPN Epitaxial Transistor
2SD882PT CHENMKO-2SD882PT Datasheet
126Kb / 4P
   NPN Epitaxial Transistor
logo
Unisonic Technologies
2SD880 UTC-2SD880_11 Datasheet
154Kb / 4P
   NPN EPITAXIAL TRANSISTOR
TIP122 UTC-TIP122_08 Datasheet
88Kb / 4P
   NPN EPITAXIAL TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com