Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

UF1010EL-TF2-T Arkusz danych(PDF) 4 Page - Unisonic Technologies

Numer części UF1010EL-TF2-T
Szczegółowy opis  N-CHANNEL POWER MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  UTC [Unisonic Technologies]
Strona internetowa  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

UF1010EL-TF2-T Arkusz danych(HTML) 4 Page - Unisonic Technologies

  UF1010EL-TF2-T Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies UF1010EL-TF2-T Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies UF1010EL-TF2-T Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies UF1010EL-TF2-T Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies UF1010EL-TF2-T Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
UF1010E
Power MOSFET
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
4 of 5
www.unisonic.com.tw
QW-R502-306.D
TEST CIRCUITS AND WAVEFORMS
VDS
90%
10%
VGS
td(on)
tR
tF
tD(off)
Switching Time Waveforms
Switching Time Test Circuit
Pulse Width≤1µs Duty Cycle≤0.1%
VDS
VGS
RG
VGS=10V
DUT
-
+
VDD
RD
tP
IAS
V(BR)DSS
Unclamped Inductive Waveforms
Unclamped Inductive Test Circuit
VDS
L
VGS
RG
VGS =10V
0V
tP
DUT
IAS
0.01Ω
+
-
VDD
15V
Driver
QG
QGD
QGS
VG
Charge
10V
Basic Gate Charge Waveform
Gate Charge Test Circuit
3mA
VGS
IG(REF)=
D.U.T
-
+
VDS
+
-
12V
2µF
50KΩ
3µF
IG
ID


Podobny numer części - UF1010EL-TF2-T

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Unisonic Technologies
UF1010EL-TF2-T UTC-UF1010EL-TF2-T Datasheet
195Kb / 5P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
More results

Podobny opis - UF1010EL-TF2-T

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
AiT Semiconductor Inc.
BSS123L AITSEMI-BSS123L Datasheet
486Kb / 5P
   MOSFET N-CHANNEL POWER MOSFET
REV1.0
logo
Fairchild Semiconductor
SSF7N90A FAIRCHILD-SSF7N90A Datasheet
249Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
FQH90N15 FAIRCHILD-FQH90N15_06 Datasheet
1Mb / 10P
   N-Channel Power MOSFET
SSH8N80A FAIRCHILD-SSH8N80A Datasheet
249Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Seme LAB
IRF450 SEME-LAB-IRF450 Datasheet
19Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRFM450 SEME-LAB-IRFM450 Datasheet
15Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRFN240SMD SEME-LAB-IRFN240SMD Datasheet
23Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRF044 SEME-LAB-IRF044 Datasheet
21Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRF140 SEME-LAB-IRF140 Datasheet
22Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
2N7081220MISO SEME-LAB-2N7081220MISO Datasheet
14Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
SSH10N90A FAIRCHILD-SSH10N90A Datasheet
250Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com