Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SI4634DY Arkusz danych(PDF) 5 Page - Vishay Telefunken

Numer części SI4634DY
Szczegółowy opis  N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  TFUNK [Vishay Telefunken]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo TFUNK - Vishay Telefunken

SI4634DY Arkusz danych(HTML) 5 Page - Vishay Telefunken

  SI4634DY Datasheet HTML 1Page - Vishay Telefunken SI4634DY Datasheet HTML 2Page - Vishay Telefunken SI4634DY Datasheet HTML 3Page - Vishay Telefunken SI4634DY Datasheet HTML 4Page - Vishay Telefunken SI4634DY Datasheet HTML 5Page - Vishay Telefunken SI4634DY Datasheet HTML 6Page - Vishay Telefunken SI4634DY Datasheet HTML 7Page - Vishay Telefunken SI4634DY Datasheet HTML 8Page - Vishay Telefunken SI4634DY Datasheet HTML 9Page - Vishay Telefunken Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
Document Number: 74030
S09-0138-Rev. B, 02-Feb-09
www.vishay.com
5
Vishay Siliconix
Si4634DY
TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
* The power dissipation PD is based on TJ(max) = 150 °C, using junction-to-case thermal resistance, and is more useful in settling the upper
dissipation limit for cases where additional heatsinking is used. It is used to determine the current rating, when this rating falls below the package
limit.
Current Derating*
0
5
11
16
22
27
0
25
50
75
100
125
150
TC - Case Temperature (°C)
Power, Junction-to-Foot
0.0
1.4
2.8
4.2
5.6
7.0
0
25
50
75
100
125
150
TC - Case Temperature (°C)
Power, Junction-to-Ambient
0
0.36
0.72
1.08
1.44
1.80
0
25
50
75
100
125
150
TA - Ambient Temperature (°C)


Podobny numer części - SI4634DY

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI4634DY VISHAY-SI4634DY Datasheet
238Kb / 10P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 02-Feb-09
logo
Guangdong Kexin Industr...
SI4634DY KEXIN-SI4634DY Datasheet
1Mb / 5P
   N-Channel MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4634DY VISHAY-SI4634DY Datasheet
172Kb / 9P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
logo
Guangdong Kexin Industr...
SI4634DY-HF KEXIN-SI4634DY-HF Datasheet
2Mb / 5P
   N-Channel MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4634DY-T1-E3 VISHAY-SI4634DY-T1-E3 Datasheet
238Kb / 10P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 02-Feb-09
More results

Podobny opis - SI4634DY

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI3456DV VISHAY-SI3456DV Datasheet
61Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 23-Nov-98
SUU50N03-12P VISHAY-SUU50N03-12P Datasheet
60Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 15-Sep-03
SI4894DY VISHAY-SI4894DY Datasheet
129Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
17-May-04
SI4406DY VISHAY-SI4406DY Datasheet
38Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 26-May-03
SI7380DP VISHAY-SI7380DP Datasheet
180Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
24-May-04
SI733ADP VISHAY-SI733ADP Datasheet
61Kb / 5P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 25-Oct-04
SI4892DY VISHAY-SI4892DY Datasheet
71Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. F, 01-Aug-05
logo
Vaishali Semiconductor
SI4356ADY VAISH-SI4356ADY Datasheet
143Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIRA00DP VISHAY-SIRA00DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA04DP VISHAY-SIRA04DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA14DP VISHAY-SIRA14DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 12-Mar-12
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com