Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SI7224DN Arkusz danych(PDF) 8 Page - Vishay Telefunken

Numer części SI7224DN
Szczegółowy opis  Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  TFUNK [Vishay Telefunken]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo TFUNK - Vishay Telefunken

SI7224DN Arkusz danych(HTML) 8 Page - Vishay Telefunken

Back Button SI7224DN Datasheet HTML 4Page - Vishay Telefunken SI7224DN Datasheet HTML 5Page - Vishay Telefunken SI7224DN Datasheet HTML 6Page - Vishay Telefunken SI7224DN Datasheet HTML 7Page - Vishay Telefunken SI7224DN Datasheet HTML 8Page - Vishay Telefunken SI7224DN Datasheet HTML 9Page - Vishay Telefunken SI7224DN Datasheet HTML 10Page - Vishay Telefunken SI7224DN Datasheet HTML 11Page - Vishay Telefunken SI7224DN Datasheet HTML 12Page - Vishay Telefunken Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 18 page
background image
www.vishay.com
8
Document Number: 69500
S-81549-Rev. B, 07-Jul-08
Vishay Siliconix
Si7224DN
New Product
CHANNEL 2 TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
Output Characteristics
On-Resistance vs. Drain Current
Gate Charge
0
5
10
15
20
25
30
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
VGS = 10 thru 5 V
VGS = 3 V
VGS = 4 V
0.010
0.015
0.020
0.025
0.030
0.035
0.040
0.045
0.050
0
5
10
15
20
25
30
ID - Drain Current (A)
VGS = 4.5 V
VGS = 10 V
0
2
4
6
8
10
0
369
12
Qg - Total Gate Charge (nC)
VDS = 24 V
VDS = 15 V
ID = 7.4 A
Transfer Characteristics
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
0
2
4
6
8
10
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
TC = 25 °C
TC = 125 °C
TC = - 55 °C
Crss
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
0
200
400
600
800
1000
0
5
10
15
20
25
30
Coss
Ciss
TJ - Junction Temperature (°C)
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
ID = 7.4 A
VGS = 10 V


Podobny numer części - SI7224DN

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI7224DN VISHAY-SI7224DN Datasheet
606Kb / 18P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 07-Jul-08
SI7224DN VISHAY-SI7224DN Datasheet
603Kb / 18P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
08-Feb-17
SI7224DN-T1-E3 VISHAY-SI7224DN-T1-E3 Datasheet
606Kb / 18P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 07-Jul-08
SI7224DN-T1-GE3 VISHAY-SI7224DN-T1-GE3 Datasheet
606Kb / 18P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 07-Jul-08
SI7224DN VISHAY-SI7224DN_V01 Datasheet
603Kb / 18P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
08-Feb-17
More results

Podobny opis - SI7224DN

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI7212DN VISHAY-SI7212DN Datasheet
94Kb / 6P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 13-Jun-05
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTM4936 DINTEK-DTM4936 Datasheet
294Kb / 9P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4932DY VISHAY-SI4932DY Datasheet
111Kb / 7P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 22-Dec-08
SIZ340DT VISHAY-SIZ340DT Datasheet
372Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 24-Mar-14
logo
Analog Power
AM6926NH ANALOGPOWER-AM6926NH Datasheet
398Kb / 5P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4276DY-T1-E3 VISHAY-SI4276DY-T1-E3 Datasheet
232Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 11-Apr-11
SI4276DY VISHAY-SI4276DY Datasheet
304Kb / 15P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 31-May-10
SI5906DU VISHAY-SI5906DU Datasheet
164Kb / 10P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 20-Jul-09
SI7212DN VISHAY-SI7212DN_09 Datasheet
549Kb / 12P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. F, 14-Sep-09
logo
Analog Power
AM4934N ANALOGPOWER-AM4934N Datasheet
95Kb / 3P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4936ADY VISHAY-SI4936ADY Datasheet
61Kb / 4P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 13-Oct-03
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com