Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SI7370DP Arkusz danych(PDF) 4 Page - Vishay Telefunken

Numer części SI7370DP
Szczegółowy opis  N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  TFUNK [Vishay Telefunken]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo TFUNK - Vishay Telefunken

SI7370DP Arkusz danych(HTML) 4 Page - Vishay Telefunken

  SI7370DP Datasheet HTML 1Page - Vishay Telefunken SI7370DP Datasheet HTML 2Page - Vishay Telefunken SI7370DP Datasheet HTML 3Page - Vishay Telefunken SI7370DP Datasheet HTML 4Page - Vishay Telefunken SI7370DP Datasheet HTML 5Page - Vishay Telefunken SI7370DP Datasheet HTML 6Page - Vishay Telefunken SI7370DP Datasheet HTML 7Page - Vishay Telefunken SI7370DP Datasheet HTML 8Page - Vishay Telefunken SI7370DP Datasheet HTML 9Page - Vishay Telefunken Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 12 page
background image
www.vishay.com
4
Document Number: 71874
S09-0270-Rev. F, 16-Feb-09
Vishay Siliconix
Si7370DP
TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
Threshold Voltage
- 1.4
- 1.0
- 0.6
- 0.2
0.2
0.6
1.0
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
175
ID = 250 µA
TJ - Temperature (°C)
Single Pulse Power, Juncion-To-Ambient
0.001
0
1
80
100
20
10
0.01
Time (s)
60
40
0.1
Safe Operating Area
100
1
0.01
1
10
100
0.01
10
TC = 25 °C
Single Pulse
0.1
Limited by
R
*
DS(on)
0.1
10 µs
100 µs
1 ms
10 ms
100 ms
1 s
10 s
100 s, DC
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
* VDS > minimum VGS at which RDS(on) is specified
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Ambient
10- 3
10- 2
1
10
600
10 -1
10- 4
100
2
1
0.1
0.01
0.2
0.1
0.05
0.02
Single Pulse
Duty Cycle = 0.5
Square Wave Pulse Duration (s)
1. Duty Cycle, D =
2. Per Unit Base = R thJA = 58 °C/W
3. T JM - TA = PDMZthJA(t)
t1
t2
t1
t2
Notes:
4. Surface Mounted
PDM


Podobny numer części - SI7370DP

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI7370DP VISHAY-SI7370DP Datasheet
56Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 05-Jul-04
SI7370DP-T1 VISHAY-SI7370DP-T1 Datasheet
56Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 05-Jul-04
SI7370DP-T1-E3 VISHAY-SI7370DP-T1-E3 Datasheet
56Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 05-Jul-04
SI7370DP-T1-E3 VISHAY-SI7370DP-T1-E3 Datasheet
367Kb / 12P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI7370DP-T1-GE3 VISHAY-SI7370DP-T1-GE3 Datasheet
367Kb / 12P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

Podobny opis - SI7370DP

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI7478DP VISHAY-SI7478DP Datasheet
231Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 07-Nov-05
2N7000KL VISHAY-2N7000KL Datasheet
73Kb / 4P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 16-Feb-04
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTL9604 DINTEK-DTL9604 Datasheet
246Kb / 8P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
logo
Bruckewell Technology L...
MSD20N06 BWTECH-MSD20N06 Datasheet
566Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
MSD30N06 BWTECH-MSD30N06 Datasheet
702Kb / 8P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIR664DP VISHAY-SIR664DP Datasheet
161Kb / 9P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-May-13
logo
Analog Power
AM110N06-08FP ANALOGPOWER-AM110N06-08FP Datasheet
577Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
AM2362N ANALOGPOWER-AM2362N Datasheet
311Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SUM50020EL VISHAY-SUM50020EL Datasheet
189Kb / 9P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 10-Aug-15
SIS862DN VISHAY-SIS862DN Datasheet
565Kb / 13P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 27-May-13
logo
Analog Power
AM7960N ANALOGPOWER-AM7960N Datasheet
310Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com