Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SI7148DP Arkusz danych(PDF) 6 Page - Vishay Telefunken

Numer części SI7148DP
Szczegółowy opis  N-Channel 75-V (D-S) MOSFET
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  TFUNK [Vishay Telefunken]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo TFUNK - Vishay Telefunken

SI7148DP Arkusz danych(HTML) 6 Page - Vishay Telefunken

Back Button SI7148DP Datasheet HTML 2Page - Vishay Telefunken SI7148DP Datasheet HTML 3Page - Vishay Telefunken SI7148DP Datasheet HTML 4Page - Vishay Telefunken SI7148DP Datasheet HTML 5Page - Vishay Telefunken SI7148DP Datasheet HTML 6Page - Vishay Telefunken SI7148DP Datasheet HTML 7Page - Vishay Telefunken SI7148DP Datasheet HTML 8Page - Vishay Telefunken SI7148DP Datasheet HTML 9Page - Vishay Telefunken SI7148DP Datasheet HTML 10Page - Vishay Telefunken Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 14 page
background image
www.vishay.com
6
Document Number: 73314
S09-0273-Rev. B, 16-Feb-09
Vishay Siliconix
Si7148DP
TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
* The power dissipation PD is based on TJ(max) = 150 °C, using junction-to-case thermal resistance, and is more useful in settling the upper
dissipation limit for cases where additional heatsinking is used. It is used to determine the current rating, when this rating falls below the package
limit.
Current Derating*
Power, Junction-to-Case
0
15
30
45
60
75
0
25
50
75
100
125
150
TC - Case Temperature (°C)
Package Limited
0
20
40
60
80
100
120
0
25
50
75
100
125
150
TC - Case Temperature (°C)
Single Pulse Avalanche Capability
Power, Junction-to-Ambient
100
1
0.00001
0.001
0.1
1
0.1
10
0.0001
TA - Time In Avalanche (s)
T
A =
L x I
D
BV - V
DD
0.01
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0
25
50
75
100
125
150
TC - Case Temperature (°C)


Podobny numer części - SI7148DP

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI7148DP VISHAY-SI7148DP Datasheet
247Kb / 3P
   N-Channel 75-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 14-Mar-0
SI7148DP VISHAY-SI7148DP Datasheet
309Kb / 14P
   N-Channel 75-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI7148DP VISHAY-SI7148DP_V01 Datasheet
309Kb / 14P
   N-Channel 75-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

Podobny opis - SI7148DP

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SUP90N08-6M8P VISHAY-SUP90N08-6M8P_09 Datasheet
176Kb / 7P
   N-Channel 75-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 16-Nov-09
SUM90N08-6M2P VISHAY-SUM90N08-6M2P Datasheet
116Kb / 6P
   N-Channel 75-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 03-Dec-07
SUP90N08-6M8P VISHAY-SUP90N08-6M8P Datasheet
116Kb / 6P
   N-Channel 75-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 03-Dec-07
SUP90N08-4M8P VISHAY-SUP90N08-4M8P Datasheet
104Kb / 6P
   N-Channel 75-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 06-Aug-07
SI7812DN VISHAY-SI7812DN_17 Datasheet
551Kb / 14P
   N-Channel 75-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 29-Dec-08
logo
Analog Power
AM230N07-03B ANALOGPOWER-AM230N07-03B Datasheet
334Kb / 5P
   N-Channel 75-V (D-S) MOSFET
AM90N07-04B ANALOGPOWER-AM90N07-04B Datasheet
364Kb / 5P
   N-Channel 75-V (D-S) MOSFET
AM90N07-09B ANALOGPOWER-AM90N07-09B Datasheet
336Kb / 5P
   N-Channel 75-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIE818DF VISHAY-SIE818DF Datasheet
192Kb / 10P
   N-Channel 75-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 13-Jul-09
SUM110N08-07 VISHAY-SUM110N08-07 Datasheet
51Kb / 5P
   N-Channel 75-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 21-Oct-02
SI7174DP VISHAY-SI7174DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 75-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 14-Apr-08
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com