Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

1N4370CTR Arkusz danych(PDF) 3 Page - Microsemi Corporation

Numer części 1N4370CTR
Szczegółowy opis  SILICON 400 mW ZENER DIODES
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  MICROSEMI [Microsemi Corporation]
Strona internetowa  http://www.microsemi.com
Logo MICROSEMI - Microsemi Corporation

1N4370CTR Arkusz danych(HTML) 3 Page - Microsemi Corporation

  1N4370CTR Datasheet HTML 1Page - Microsemi Corporation 1N4370CTR Datasheet HTML 2Page - Microsemi Corporation 1N4370CTR Datasheet HTML 3Page - Microsemi Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
Silicon 500 mW Zener Diodes
Microsemi
Scottsdale Division
8700 E. Thomas Rd. PO Box 1390, Scottsdale, AZ 85252 USA, (480) 941-6300, Fax: (480) 947-1503
Page 3
Copyright
 2003
10-31-2003 REV B
SCOTTSD A L E DIVISION
1N746 thru 1N759A, -1 and
1N4370 thru 1N4372A, -1 DO-35
PACKAGE DIMENSIONS
All dimensions in: INCH
mm
FIGURE 3
CAPACITANCE vs. ZENER VOLTAGE
(TYPICAL)


Podobny numer części - 1N4370CTR

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Microsemi Corporation
1N4370 MICROSEMI-1N4370 Datasheet
70Kb / 2P
   SILICON 500 mW ZENER DIODES
1N4370 MICROSEMI-1N4370 Datasheet
217Kb / 3P
   Silicon 500 mW Zener Diodes
1N4370 MICROSEMI-1N4370 Datasheet
36Kb / 2P
   DOUBLE PLUG CONSTRUCTION
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N4370 NJSEMI-1N4370 Datasheet
141Kb / 1P
   500mW SILICON ZENER DIODES
1N4370 NJSEMI-1N4370 Datasheet
151Kb / 1P
   DO-41
More results

Podobny opis - 1N4370CTR

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Microsemi Corporation
1N957B MICROSEMI-1N957B Datasheet
87Kb / 2P
   SILICON 400 mW ZENER DIODES
1N5728 MICROSEMI-1N5728 Datasheet
53Kb / 2P
   SILICON 400 mW ZENER DIODES
logo
Motorola, Inc
1N821 MOTOROLA-1N821 Datasheet
36Kb / 4P
   TEMPERATURECOMPENSATED SILICON ZENER REFERENCE DIODES 6.2 V, 400 mW
1N821A MOTOROLA-1N821A Datasheet
41Kb / 3P
   TEMPERATURECOMPENSATED SILICON ZENER REFERENCE DIODES 6.2 V, 400 mW
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N6062B NJSEMI-1N6062B Datasheet
94Kb / 1P
   400 mW low voltage avalanche low noise silicon zener diodes
logo
Microsemi Corporation
1N957B-1 MICROSEMI-1N957B-1 Datasheet
92Kb / 2P
   SILICON 500 mW ZENER DIODES
1N992B MICROSEMI-1N992B Datasheet
221Kb / 3P
   Silicon 500 mW Zener Diodes
1N5221-1 MICROSEMI-1N5221-1 Datasheet
102Kb / 3P
   SILICON 500 mW ZENER DIODES
1N4678 MICROSEMI-1N4678 Datasheet
48Kb / 1P
   SILICON 250 mW ZENER DIODES
1N4370 MICROSEMI-1N4370 Datasheet
70Kb / 2P
   SILICON 500 mW ZENER DIODES
More results


Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com