Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SM5010AH2S Arkusz danych(PDF) 3 Page - Nippon Precision Circuits Inc

Numer części SM5010AH2S
Szczegółowy opis  Crystal Oscillator Module ICs
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  NPC [Nippon Precision Circuits Inc]
Strona internetowa  http://www.npc.co.jp/en
Logo NPC - Nippon Precision Circuits Inc

SM5010AH2S Arkusz danych(HTML) 3 Page - Nippon Precision Circuits Inc

  SM5010AH2S Datasheet HTML 1Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5010AH2S Datasheet HTML 2Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5010AH2S Datasheet HTML 3Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5010AH2S Datasheet HTML 4Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5010AH2S Datasheet HTML 5Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5010AH2S Datasheet HTML 6Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5010AH2S Datasheet HTML 7Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5010AH2S Datasheet HTML 8Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5010AH2S Datasheet HTML 9Page - Nippon Precision Circuits Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 14 page
background image
SM5010 series
NIPPON PRECISION CIRCUITS—3
PAD LAYOUT
(Unit:
µm)
PINOUT
(Top view)
PIN DESCRIPTION and PAD DIMENSIONS
BLOCK DIAGRAM
Chip size: 0.92
× 1.18 mm
Chip thickness: 300 ± 30 µm
Chip base: V DD level
Q
VDD
XT
VSS
(0,0)
(920,1180)
X
Y
INH
XT
1
XT
VSS
Q
VDD
4
2
3
NC
NC
8
7
6
5
XT
INH
Number
Name
I/O
Description
P ad dimensions [µm]
XY
1I N H
I
Output state control input. High impedance when LOW . In the case of the
5010CL
×, the oscillator stops and Pow er-saving pull-up resistor built in.
1 9 5
174.4
2
X T
I
Amplifier input.
Cr ystal oscillator connection pins.
Cr ystal oscillator connected between XT and X T
3 8 5
174.4
3X T
O
Amplifier output.
5 7 5
174.4
4
V S S
G round
7 6 5
174.4
5
Q
O
Output. Output frequency (fO, fO /2, fO /4, fO /8) determined by internal connection
757.6
1017.6
6
N C
No connection
––
7
N C
No connection
––
8
V D D
Supply voltage
165.4
1014.6
XT
VSS
VDD
Q
CG
CD
Rf
XT
INH
1/2
1/2
1/2
RD


Podobny numer części - SM5010AH2S

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Nippon Precision Circui...
SM5010AH2S NPC-SM5010AH2S Datasheet
167Kb / 25P
   Crystal Oscillator Module ICs
More results

Podobny opis - SM5010AH2S

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Nippon Precision Circui...
SM5006 NPC-SM5006 Datasheet
185Kb / 18P
   Crystal Oscillator Module ICs
SM5007 NPC-SM5007 Datasheet
111Kb / 11P
   Crystal Oscillator Module ICs
SM5009AH1S NPC-SM5009AH1S Datasheet
163Kb / 18P
   Crystal Oscillator Module ICs
5026 NPC-5026 Datasheet
126Kb / 16P
   Crystal Oscillator Module ICs
SM5021 NPC-SM5021_06 Datasheet
102Kb / 12P
   Crystal Oscillator Module ICs
CF5014 NPC-CF5014 Datasheet
95Kb / 10P
   Crystal Oscillator Module ICs
logo
Pericom Semiconductor C...
PT7C5022 PERICOM-PT7C5022 Datasheet
356Kb / 13P
   Crystal Oscillator Module ICs
logo
Nippon Precision Circui...
SM5021 NPC-SM5021 Datasheet
105Kb / 11P
   Crystal Oscillator Module ICs
SM5022 NPC-SM5022 Datasheet
104Kb / 10P
   Crystal Oscillator Module ICs
SM5010 NPC-SM5010_06 Datasheet
167Kb / 25P
   Crystal Oscillator Module ICs
5027 NPC-5027 Datasheet
710Kb / 21P
   Crystal Oscillator Module ICs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com