Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
74LVC540ADTR2G Arkusz danych(PDF) 4 Page - ON Semiconductor |
|
74LVC540ADTR2G Arkusz danych(HTML) 4 Page - ON Semiconductor |
4 / 9 page 74LVC540A www.onsemi.com 4 DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS Symbol Parameter Conditions −40 5C to +855C −40 5C to +1255C Unit Min Typ (Note 4) Max Min Typ (Note 4) Max VIH HIGH−level input voltage VCC = 1.2 V 1.08 − − 1.08 − − V VCC = 1.65 V to 1.95 V 0.65 x VCC − − 0.65 x VCC − − VCC = 2.3 V to 2.7 V 1.7 − − 1.7 − − VCC = 2.7 V to 3.6 V 2.0 − − 2.0 − − VIL LOW−level input voltage VCC = 1.2 V − − 0.12 − − 0.12 V VCC = 1.65 V to 1.95 V − − 0.35 x VCC − − 0.35 x VCC VCC = 2.3 V to 2.7 V − − 0.7 − − 0.7 VCC = 2.7 V to 3.6 V − − 0.8 − − 0.8 VOH HIGH−level output voltage VI = VIH or VIL V IO = −100 mA; VCC = 1.65 V to 3.6 V VCC − 0.2 − − VCC − 0.3 − − IO = −4 mA; VCC = 1.65 V 1.2 − − 1.05 − − IO = −8 mA; VCC = 2.3 V 1.8 − − 1.65 − − IO = −12 mA; VCC = 2.7 V 2.2 − − 2.05 − − IO = −18 mA; VCC = 3.0 V 2.4 − − 2.25 − − IO = −24 mA; VCC = 3.0 V 2.2 − − 2.0 − − VOL LOW−level output voltage VI = VIH or VIL V IO = 100 mA; VCC = 1.65 V to 3.6 V − − 0.2 − − 0.3 IO = 4 mA; VCC = 1.65 V − − 0.45 − − 0.65 IO = 8 mA; VCC = 2.3 V − − 0.6 − − 0.8 IO = 12 mA; VCC = 2.7 V − − 0.4 − − 0.6 IO = −24 mA; VCC = 3.0 V − − 0.55 − − 0.8 II Input leakage current VI = 5.5V or GND VCC = 3.6 V − ±0.1 ±5 − ±0.1 ±20 mA IOZ OFF−state output current VI = VIH or VIL; VO = 5.5 V or GND; VCC = 3.6 V − ±0.1 ±5 − ±0.1 ±20 mA IOFF Power−off leakage current VI or VO = 5.5 V; VCC = 0.0 V − ±0.1 ±10 − ±0.1 ±20 mA ICC Supply current VI = VCC or GND; IO = 0 A; VCC = 3.6 V − 0.1 10 − 0.1 40 mA DICC Additional supply current per input pin; VI = VCC − 0.6 V; IO = 0 A; VCC = 2.7 V to 3.6 V − 5 500 − 5 5000 mA Product parametric performance is indicated in the Electrical Characteristics for the listed test conditions, unless otherwise noted. Product performance may not be indicated by the Electrical Characteristics if operated under different conditions. 4. All typical values are measured at TA = 25°C and VCC = 3.3 V, unless stated otherwise. |
Podobny numer części - 74LVC540ADTR2G |
|
Podobny opis - 74LVC540ADTR2G |
|
|
Link URL |
Polityka prywatności |
ALLDATASHEET.PL |
Czy Alldatasheet okazała się pomocna? [ DONATE ] |
O Alldatasheet | Reklama | Kontakt | Polityka prywatności | Linki | Lista producentów All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |