Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

1N4448 Arkusz danych(PDF) 2 Page - CHENG-YI ELECTRONIC CO., LTD.

Numer części 1N4448
Szczegółowy opis  SMALL SIGNAL DIODE
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  CHENG-YI [CHENG-YI ELECTRONIC CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.c-y.com.tw
Logo CHENG-YI - CHENG-YI ELECTRONIC CO., LTD.

1N4448 Arkusz danych(HTML) 2 Page - CHENG-YI ELECTRONIC CO., LTD.

  1N4448 Datasheet HTML 1Page - CHENG-YI ELECTRONIC CO., LTD. 1N4448 Datasheet HTML 2Page - CHENG-YI ELECTRONIC CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
1N4448
FElectrical characteristic curves (Ta = 25°C unless specified otherwise)


Podobny numer części - 1N4448

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NXP Semiconductors
1N4448 PHILIPS-1N4448 Datasheet
57Kb / 8P
   High-speed diodes
1999 May 25
1N4448 PHILIPS-1N4448 Datasheet
128Kb / 9P
   High-speed diodes
2004 Aug 10
logo
Chongqing Pingwei Enter...
1N4448 CHONGQING-1N4448 Datasheet
38Kb / 1P
   HIGH SPEED SWITCHING DIODES
logo
GOOD-ARK Electronics
1N4448 GOOD-ARK-1N4448 Datasheet
235Kb / 4P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
logo
First Components Intern...
1N4448 FCI-1N4448 Datasheet
123Kb / 2P
   500 mW EPITAXIAL PLANAR DIODES
More results

Podobny opis - 1N4448

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
1N456A FAIRCHILD-1N456A Datasheet
25Kb / 2P
   Small Signal Diode
FDLL914 FAIRCHILD-FDLL914_07 Datasheet
101Kb / 4P
   Small Signal Diode
1N459_0412 FAIRCHILD-1N459_0412 Datasheet
28Kb / 2P
   Small Signal Diode
BAV19 FAIRCHILD-BAV19_01 Datasheet
61Kb / 4P
   Small Signal Diode
BAS16 FAIRCHILD-BAS16 Datasheet
48Kb / 4P
   Small Signal Diode
FDLL4151 FAIRCHILD-FDLL4151 Datasheet
20Kb / 2P
   Small Signal Diode
1N485B FAIRCHILD-1N485B Datasheet
61Kb / 2P
   Small Signal Diode
1N4305 FAIRCHILD-1N4305 Datasheet
27Kb / 2P
   Small Signal Diode
1N4447 FAIRCHILD-1N4447_11 Datasheet
96Kb / 2P
   Small Signal Diode
1N4148TA FAIRCHILD-1N4148TA Datasheet
137Kb / 6P
   Small Signal Diode
logo
Gaomi Xinghe Electronic...
1N4148WS GXELECTRONICS-1N4148WS Datasheet
544Kb / 2P
   Small Signal Diode
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com