Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

CS4328-BS Arkusz danych(PDF) 11 Page - Cirrus Logic

Numer części CS4328-BS
Szczegółowy opis  18-Bit, Stereo D/A Converter for Digital Audio
Download  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  CIRRUS [Cirrus Logic]
Strona internetowa  http://www.cirrus.com
Logo CIRRUS - Cirrus Logic

CS4328-BS Arkusz danych(HTML) 11 Page - Cirrus Logic

Back Button CS4328-BS Datasheet HTML 7Page - Cirrus Logic CS4328-BS Datasheet HTML 8Page - Cirrus Logic CS4328-BS Datasheet HTML 9Page - Cirrus Logic CS4328-BS Datasheet HTML 10Page - Cirrus Logic CS4328-BS Datasheet HTML 11Page - Cirrus Logic CS4328-BS Datasheet HTML 12Page - Cirrus Logic CS4328-BS Datasheet HTML 13Page - Cirrus Logic CS4328-BS Datasheet HTML 14Page - Cirrus Logic CS4328-BS Datasheet HTML 15Page - Cirrus Logic Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 31 page
background image
vs
-100
-98
-96
-94
-92
-90
-88
-86
-84
-82
-80
THD+N(dBr)
-100
-90
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
GENAMP(dBFS)
CRYSTAL THDAM18A
Figure 12. THD+N vs 18-bit Input Signal Level
CRYSTAL TR20R
vs
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
BANDPASS(dBr)
-120
-110
-100
-90
-80
-70
-60
LEVEL(dBr)
Figure 13. Fade-to-Noise Linearity
CRYSTAL
IMPULSE
vs
-0.500
-0.083
0.333
0.750
1.167
1.583
2.000
AMP1(V)
0.0
95.8
192
287
383
479
575
670
766
862
TIME(usec)
Figure 14. Impulse Response
CRYSTAL
FRQRSP48
vs
-2.0
-1.5
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
AMPL(dBr)
10
100
1k
10k
30k
GENFRQ(Hz)
Figure 9. Frequency Response (48 kHz word rate)
CRYSTAL NOISE
&
vs
-160
-140
-120
-100
-80
-60
-40
-20
0
AMP1(dBr)
AMP1(dBr)
0.02
9.82
19.6
29.4
39.2
49.0
58.8
68.6
78.4
88.2
98.0
FREQ(kHz)
Figure 10. Muted Idle Channel Noise
CRYSTAL NOISEUNM
vs
-160
-140
-120
-100
-80
-60
-40
-20
0
AMP1(dBr)
0.02 9.82
19.6
29.4
39.2
49.0
58.8
68.6
78.4
88.2
98.0
FREQ(kHz)
Figure 11. Unmuted Idle Noise
CS4328
DS62F3
11


Podobny numer części - CS4328-BS

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
High Voltage Power Solu...
CS4320U035 HVPSI-CS4320U035 Datasheet
164Kb / 2P
   Ultra-fast High Voltage Diodes
CS4320U035 HVPSI-CS4320U035 Datasheet
167Kb / 2P
   Ultra-fast High Voltage Diodes
CS4324U030 HVPSI-CS4324U030 Datasheet
164Kb / 2P
   Ultra-fast High Voltage Diodes
CS4324U030 HVPSI-CS4324U030 Datasheet
167Kb / 2P
   Ultra-fast High Voltage Diodes
logo
Cirrus Logic
CS4327 CIRRUS-CS4327 Datasheet
1Mb / 36P
   Low Cost, 20-Bit, Stereo, Audio D/A Converter
More results

Podobny opis - CS4328-BS

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Cirrus Logic
CS5334 CIRRUS-CS5334 Datasheet
437Kb / 20P
   20-Bit, Stereo A/D Converter for Digital Audio
CS4329 CIRRUS-CS4329 Datasheet
1Mb / 36P
   20-Bit, Stereo D/A Converter for Digital Audio
CS4390 CIRRUS-CS4390 Datasheet
629Kb / 22P
   24-Bit, Stereo D/A Converter for Digital Audio
CS5126 CIRRUS-CS5126 Datasheet
394Kb / 32P
   16-Bit Stereo A/D Converter for Digital Audio
CS5360 CIRRUS-CS5360 Datasheet
546Kb / 22P
   24-Bit Stereo A/D Converter for Digital Audio
CS5326 CIRRUS-CS5326 Datasheet
688Kb / 19P
   16 & 18-Bit, Stereo A/D Converters for Digital Audio
MAR 92
logo
NEC
UPD63200 NEC-UPD63200 Datasheet
655Kb / 18P
   DIGITAL AUDIO 18 BIT D/A CONVERTER
logo
Sanyo Semicon Device
LC7886 SANYO-LC7886 Datasheet
134Kb / 6P
   18-Bit A/D Converter for Digital Audio Applications
logo
Cirrus Logic
CS5330A CIRRUS-CS5330A Datasheet
899Kb / 30P
   8-Pin, Stereo A/D Converter for Digital Audio
CS5330A CIRRUS-CS5330A_06 Datasheet
254Kb / 16P
   8-Pin, Stereo A/D Converter for Digital Audio
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com