Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SM6451AVNIPPON Arkusz danych(PDF) 10 Page - Nippon Precision Circuits Inc

Numer części SM6451AVNIPPON
Szczegółowy opis  Audio Variable Volume IC
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  NPC [Nippon Precision Circuits Inc]
Strona internetowa  http://www.npc.co.jp/en
Logo NPC - Nippon Precision Circuits Inc

SM6451AVNIPPON Arkusz danych(HTML) 10 Page - Nippon Precision Circuits Inc

Back Button SM6451AVNIPPON Datasheet HTML 4Page - Nippon Precision Circuits Inc SM6451AVNIPPON Datasheet HTML 5Page - Nippon Precision Circuits Inc SM6451AVNIPPON Datasheet HTML 6Page - Nippon Precision Circuits Inc SM6451AVNIPPON Datasheet HTML 7Page - Nippon Precision Circuits Inc SM6451AVNIPPON Datasheet HTML 8Page - Nippon Precision Circuits Inc SM6451AVNIPPON Datasheet HTML 9Page - Nippon Precision Circuits Inc SM6451AVNIPPON Datasheet HTML 10Page - Nippon Precision Circuits Inc SM6451AVNIPPON Datasheet HTML 11Page - Nippon Precision Circuits Inc SM6451AVNIPPON Datasheet HTML 12Page - Nippon Precision Circuits Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 12 page
background image
SM6451AV
NIPPON PRECISION CIRCUITS—10
Figure 9. FFT plot (ATT = 0 dB)
Figure 10. THD + N vs. load resistance
Figure 11. Current consumption vs. supply voltage
Figure 12. Current consumption vs. temperature
+0
−160
−140
−120
−100
−80
−60
−40
−20
0
20k
2k
4k
6k
8k
10k
12k
14k
16k
18k
Freq(Hz)
VIN = 1.2Vrms = 0dB
f = 1kHz
ATT = 0dB
BH window
100
0.001
0.01
0.1
1
10
1k
10k
100k
VIN = 1.2Vrms
f = 1kHz
ATT = 0dB
20kHz LPF
Load resistance(
Ω)
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
2
4
6
8
10
Supply volutage(V)
AVDD + DVDD
ADRS1=ADRS2=5V
Operating temperature(
°C)
2
4
6
8
10
−50
−25
0
25
50
75
100
AVDD + DVDD
ADRS1=ADRS2=5V


Podobny numer części - SM6451AVNIPPON

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Nippon Precision Circui...
SM6451A NPC-SM6451A Datasheet
183Kb / 13P
   Audio Variable Volume IC
SM6451AT NPC-SM6451AT Datasheet
183Kb / 13P
   Audio Variable Volume IC
More results

Podobny opis - SM6451AVNIPPON

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Nippon Precision Circui...
SM6451BV NPC-SM6451BV Datasheet
155Kb / 12P
   Audio Variable Volume IC
SM6451B NPC-SM6451B Datasheet
162Kb / 12P
   Audio Variable Volume IC
SM6451A NPC-SM6451A Datasheet
183Kb / 13P
   Audio Variable Volume IC
SM6452AM NPC-SM6452AM Datasheet
130Kb / 16P
   Audio Variable Volume ICs
logo
Sanyo Semicon Device
LV3319PM SANYO-LV3319PM Datasheet
875Kb / 26P
   For Car Audio Systems Electronic Volume IC
LV3328PM SANYO-LV3328PM Datasheet
274Kb / 26P
   For Car Audio Systems Electronic Volume IC
logo
ON Semiconductor
LV3313PM-TLM-E ONSEMI-LV3313PM-TLM-E Datasheet
123Kb / 18P
   Electronic Volume IC for Car Audio Systems
May, 2013
logo
Sanyo Semicon Device
LV3329PE SANYO-LV3329PE Datasheet
230Kb / 30P
   For Car Audio Systems Electronic Volume IC
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
TC3303 FUMAN-TC3303 Datasheet
354Kb / 7P
   3W-D stereo audio amplifier IC with volume control
logo
ON Semiconductor
LV3319PM ONSEMI-LV3319PM Datasheet
281Kb / 26P
   Electronic Volume IC
June, 2013
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com