Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
MMSF5N02HDR2 Arkusz danych(PDF) 2 Page - ON Semiconductor |
|
MMSF5N02HDR2 Arkusz danych(HTML) 2 Page - ON Semiconductor |
2 / 10 page MMSF5N02HD http://onsemi.com 2 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TC = 25°C unless otherwise noted) Characteristic Symbol Min Typ Max Unit OFF CHARACTERISTICS Drain−to−Source Breakdown Voltage (VGS = 0 Vdc, ID = 250 μAdc) Temperature Coefficient (Positive) V(BR)DSS 20 − − 41 − − Vdc mV/°C Zero Gate Voltage Drain Current (VDS = 20 Vdc, VGS = 0 Vdc) (VDS = 20 Vdc, VGS = 0 Vdc, TJ = 125°C) IDSS − − 0.02 − 1.0 10 μAdc Gate−Body Leakage Current (VGS = ± 20 Vdc, VDS = 0) IGSS − − 100 nAdc ON CHARACTERISTICS (Note 1) Gate Threshold Voltage (VDS = VGS, ID = 250 μAdc) Temperature Coefficient (Negative) VGS(th) 1.0 − 1.5 4.0 2.0 − Vdc mV/°C Static Drain−to−Source On−Resistance (VGS = 10 Vdc, ID = 5.0 Adc) (VGS = 4.5 Vdc, ID = 2.5 Adc) RDS(on) − − 0.0185 0.0219 0.025 0.040 Ohm Forward Transconductance (VDS = 15 Vdc, ID = 2.5 Adc) gFS 3.0 12 − Mhos DYNAMIC CHARACTERISTICS Input Capacitance (VDS = 16 Vdc, VGS = 0 Vdc, f = 1.0 MHz) Ciss − 1130 1582 pF Output Capacitance Coss − 464 650 Transfer Capacitance Crss − 117 235 SWITCHING CHARACTERISTICS (Note 2) Turn−On Delay Time (VDD = 10 Vdc, ID = 5.0 Adc, VGS = 4.5 Vdc, RG = 6.0 Ω) td(on) − 15 30 ns Rise Time tr − 93 185 Turn−Off Delay Time td(off) − 35 70 Fall Time tf − 40 80 Turn−On Delay Time (VDD = 10 Vdc, ID = 5.0 Adc, VGS = 10 Vdc, RG = 6.0 Ω) td(on) − 9.0 − Rise Time tr − 53 − Turn−Off Delay Time td(off) − 56 − Fall Time tf − 39 − Gate Charge See Figure 8 (VDS = 16 Vdc, ID = 5.0 Adc, VGS = 10 Vdc) QT − 30.3 43 nC Q1 − 3.0 − Q2 − 7.5 − Q3 − 6.0 − SOURCE−DRAIN DIODE CHARACTERISTICS Forward On−Voltage (Note 1) (IS = 5.0 Adc, VGS = 0 Vdc) (IS = 5.0 Adc, VGS = 0 Vdc, TJ = 125°C) VSD − − 0.82 0.69 1.0 − Vdc Reverse Recovery Time See Figure 15 (IS = 5.0 Adc, VGS = 0 Vdc, dIS/dt = 100 A/μs) trr − 32 − ns ta − 24 − tb − 8.0 − Reverse Recovery Stored Charge QRR − 0.045 − μC 1. Pulse Test: Pulse Width ≤ 300 μs, Duty Cycle ≤ 2%. 2. Switching characteristics are independent of operating junction temperature. |
Podobny numer części - MMSF5N02HDR2 |
|
Podobny opis - MMSF5N02HDR2 |
|
|
Link URL |
Polityka prywatności |
ALLDATASHEET.PL |
Czy Alldatasheet okazała się pomocna? [ DONATE ] |
O Alldatasheet | Reklama | Kontakt | Polityka prywatności | Linki | Lista producentów All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |