Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AM50E-2403S-NZ Arkusz danych(PDF) 3 Page - AIMTEC

Numer części AM50E-2403S-NZ
Szczegółowy opis  Input to Output Isolation of 1500VDC
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AIMTEC [AIMTEC]
Strona internetowa  https://aimtec.com
Logo AIMTEC - AIMTEC

AM50E-2403S-NZ Arkusz danych(HTML) 3 Page - AIMTEC

  AM50E-2403S-NZ Datasheet HTML 1Page - AIMTEC AM50E-2403S-NZ Datasheet HTML 2Page - AIMTEC AM50E-2403S-NZ Datasheet HTML 3Page - AIMTEC AM50E-2403S-NZ Datasheet HTML 4Page - AIMTEC AM50E-2403S-NZ Datasheet HTML 5Page - AIMTEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
Series AM50E-NZ
50 Watt | DC-DC Converter
www.aimtec.com
Tel: +1 514 620 2722
Toll free: + 1 888 9 AIMTEC
(924 6832)
F 051e R13
3 of 5
North America only
Pin Out Specifications
Pin
Single
1
+V Input
2
-V Input
3
On/Off Control
4
+V Output
5
-V Output
6
Trim
Dimensions
1
2
3
2.54
(0.10)
50.80
(2.00)
Bottom View
2.54
(0.10)
4
5
6
Notes:
All dimensions are typical in millimeters (inches).
Pin Pitch Tolerance ±0.35 (±0.014)
Case Tolerance ±0.50 (±0.02)
Ø1.00
(0.04)
Trimming
Output voltage can be externally trimmed by utilizing the methods as shown below
Fixed Resistor
Variable Potentiometer
Leave open if not used.


Podobny numer części - AM50E-2403S-NZ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
AIMTEC
AM50E-2403SZ AIMTEC-AM50E-2403SZ Datasheet
438Kb / 4P
   DC-DC Converter
More results

Podobny opis - AM50E-2403S-NZ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
AIMTEC
AM3HW-NZ AIMTEC-AM3HW-NZ Datasheet
154Kb / 3P
   Input to Output Isolation of 1500VDC
AM3TW-NZ AIMTEC-AM3TW-NZ Datasheet
174Kb / 3P
   Input / Output Isolation 1500VDC
AM8T-I-Z AIMTEC-AM8T-I-Z Datasheet
384Kb / 4P
   Input/output Isolation voltage 1500VDC
AM8TW-I-Z AIMTEC-AM8TW-I-Z Datasheet
151Kb / 4P
   Input/Output Isolation voltage 1500VDC
logo
Texas Instruments
PT4840-48V TI1-PT4840-48V Datasheet
247Kb / 14P
[Old version datasheet]   1500VDC Isolation
logo
Solid State Optronic
SM6004 SSOUSA-SM6004 Datasheet
223Kb / 7P
   High Input-to-Output Isolation
SM6006 SSOUSA-SM6006 Datasheet
223Kb / 7P
   High Input-to-Output Isolation
SMA4131 SSOUSA-SMA4131 Datasheet
192Kb / 6P
   High Input-to-Output Isolation
SMA4240 SSOUSA-SMA4240 Datasheet
343Kb / 7P
   High Input-to-Output Isolation
logo
Pulse A Technitrol Comp...
PE-68386NLT PULSE-PE-68386NLT Datasheet
1Mb / 5P
   1500VDC isolation between Gate and Drive
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com