Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SM800 Arkusz danych(PDF) 3 Page - Powerbox

Numer części SM800
Szczegółowy opis  L A B O R AT O R Y P OWE R S U P P LY
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  POWERBOX [Powerbox]
Strona internetowa  http://www.powerbox.com.au
Logo POWERBOX - Powerbox

SM800 Arkusz danych(HTML) 3 Page - Powerbox

  SM800 Datasheet HTML 1Page - Powerbox SM800 Datasheet HTML 2Page - Powerbox SM800 Datasheet HTML 3Page - Powerbox SM800 Datasheet HTML 4Page - Powerbox  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
SM800 Series
L A B O R A T O R Y P O W E R S U P P L Y
Doc. No. SM800 Rev.D 3-12-15
www.powerbox.com.au - 1800 251 380
www.powerbox.co.nz - 0800 104 480
TECHNICAL ILLUSTRATIONS
PROGRAMMING SPEED
STANDARD VERSION
SM 7.5-80
SM 18-50
SM 70-AR-24
SM 400-AR-4
Rise time (10 - 90%)
Output voltage step
Time, (100 % load)
Time, (10 % load)
0 - 7.5 V
6.5 ms
2.5 ms
0 - 16 V
12 ms
5 ms
0 - 35 V
6 ms
2.5 ms
0 - 200 V
4 ms
2 ms
Output voltage step
Time, (100 % load)
Time, (10 % load)
-
-
0 - 70 V
10 ms
7 ms
0 - 400 V
8 ms
5 ms
Fall time (90 - 10%)
Output voltage step
Time, (100 % load)
Time, (10 % load)
7.5 - 0 V
6.5 ms
62 ms
16 - 0 V
12 ms
120 ms
35 - 0 V
6 ms
60 ms
200 - 0 V
4 ms
42 ms
Output voltage step
Time, (100 % load)
Time, (10 % load)
-
-
70 - 0 V
25 ms
250 ms
400 - 0 V
15 ms
155 ms
SELECTION TABLE


Podobny numer części - SM800

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Linkage Goston Electron...
SM8002C LINKAGE-SM8002C Datasheet
4Mb / 8P
   AC / DC PWM power switch
logo
Sinopower Semiconductor...
SM8005DSK SINOPWER-SM8005DSK Datasheet
241Kb / 10P
   Dual N-Channel Enhancement Mode MOSFET
SM8005DSKC-TRG SINOPWER-SM8005DSKC-TRG Datasheet
241Kb / 10P
   Dual N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
SHENZHEN DOINGTER SEMIC...
SM8007NSU DOINGTER-SM8007NSU Datasheet
1Mb / 4P
   N-Channel MOSFET uses advanced SGT technology
logo
Sinopower Semiconductor...
SM8008NSK SINOPWER-SM8008NSK Datasheet
267Kb / 11P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results

Podobny opis - SM800

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Powerbox
SM3300 POWERBOX-SM3300 Datasheet
456Kb / 4P
   L A B O R AT O R Y P OWE R S U P P LY
logo
E-Tech Electronics LTD
GN809 ETL-GN809 Datasheet
378Kb / 4P
    P r o c e s s o r S u p e r v i s o r y
GE1117A50 ETL-GE1117A50 Datasheet
243Kb / 4P
   1 A L O W D R O P O U T P O S I T I V E R E G U L AT O R
GE1147-50 ETL-GE1147-50 Datasheet
243Kb / 4P
   1 A L O W D R O P O U T P O S I T I V E R E G U L AT O R
logo
Lite-On Technology Corp...
LTST-S320KGKT-5A LITEON-LTST-S320KGKT-5A_14 Datasheet
669Kb / 10P
   P r o p e r t y o f L i t e - O n O n l y
LTST-S320KGKTR LITEON-LTST-S320KGKTR_14 Datasheet
671Kb / 10P
   P r o p e r t y o f L i t e - O n O n l y
logo
Powerbox
ES300 POWERBOX-ES300 Datasheet
966Kb / 2P
   3 0 0 WAT T S P R O G R A M M A B L E D C S U P P LY
logo
Lite-On Technology Corp...
LTST-S482KGKT-5A LITEON-LTST-S482KGKT-5A Datasheet
558Kb / 12P
   P r o p e r t y o f L i t e -On On l y
LTST-S320KGKT LITEON-LTST-S320KGKT_14 Datasheet
550Kb / 12P
   P r o p e r t y o f L i t e -On On l y
LTST-S320KRKT LITEON-LTST-S320KRKT_14 Datasheet
547Kb / 12P
   P r o p e r t y o f L i t e -On On l y
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com