Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BC848C Arkusz danych(PDF) 8 Page - Infineon Technologies AG

Numer części BC848C
Szczegółowy opis  NPN Silicon AF Transistors
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Strona internetowa  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BC848C Arkusz danych(HTML) 8 Page - Infineon Technologies AG

  BC848C Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG BC848C Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG BC848C Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG BC848C Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG BC848C Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG BC848C Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG BC848C Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG BC848C Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
BC846...BC850
8
Nov-20-2002
Noise figure F = f (IC)
VCE = 5V, f = 1kHz
10
10
10
10
BC 846...850
EHP00373
F
mA
-3
-2
0
1
20
10
0
5
15
-1
10
= 1 M
100 k
10 k
dB
500
1 k
ΩΩ
S
R
C
Ι
Noise figure F = f (IC)
VCE = 5V, f = 120Hz
10
10
10
10
BC 846...850
EHP00372
F
mA
-3
-2
0
1
20
10
0
5
15
-1
10
= 1 M
100 k
10 k
dB
500
1 k
ΩΩ
S
R
C
Ι
Noise figure F = f (IC)
VCE = 5V, f = 10kHz
10
10
10
10
BC 846...850
EHP00374
F
mA
-3
-2
0
1
20
10
0
5
15
-1
10
= 1 M
100 k
10 k
dB
500
1 k
S
R
C
Ι


Podobny numer części - BC848C

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Transys Electronics
BC848C TRSYS-BC848C Datasheet
371Kb / 3P
   NPN SURFACE MOUNT SMALL SIGNAL TRANSISTOR
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
BC848C YFWDIODE-BC848C Datasheet
704Kb / 4P
   NPN Transistors
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
BC848C BILIN-BC848C Datasheet
202Kb / 4P
   NPN general purpose Transistor
logo
Taiwan Semiconductor Co...
BC848C TSC-BC848C Datasheet
218Kb / 5P
   NPN Small Signal Transistor
logo
Zowie Technology Corpor...
BC848C ZOWIE-BC848C Datasheet
79Kb / 4P
   GENERAL PURPOSE TRANSISTOR NPN SILICON
More results

Podobny opis - BC848C

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Siemens Semiconductor G...
BC817 SIEMENS-BC817 Datasheet
130Kb / 5P
   NPN Silicon AF Transistors
logo
Infineon Technologies A...
BC817W INFINEON-BC817W Datasheet
47Kb / 5P
   NPN Silicon AF Transistors
Nov-29-2001
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
BC817 TGS-BC817 Datasheet
461Kb / 1P
   NPN Silicon AF Transistors
logo
Guangdong Kexin Industr...
KC817 KEXIN-KC817 Datasheet
40Kb / 1P
   NPN Silicon AF Transistors
KC818W KEXIN-KC818W Datasheet
67Kb / 1P
   NPN Silicon AF Transistors
logo
Infineon Technologies A...
BC846AE6327 INFINEON-BC846AE6327 Datasheet
881Kb / 13P
   NPN Silicon AF Transistors
2011-09-09
BCP54E-6327 INFINEON-BCP54E-6327 Datasheet
827Kb / 7P
   NPN Silicon AF Transistors
2011-10-13
BCP54 INFINEON-BCP54_08 Datasheet
530Kb / 7P
   NPN Silicon AF Transistors
2008-10-10
BC817 INFINEON-BC817 Datasheet
47Kb / 5P
   NPN Silicon AF Transistors
Nov-29-2001
BCP54 INFINEON-BCP54 Datasheet
48Kb / 5P
   NPN Silicon AF Transistors
Nov-29-2001
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com