Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BC856B Arkusz danych(PDF) 5 Page - Infineon Technologies AG

Numer części BC856B
Szczegółowy opis  PNP Silicon AF Transistors
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Strona internetowa  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BC856B Arkusz danych(HTML) 5 Page - Infineon Technologies AG

  BC856B Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG BC856B Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG BC856B Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG BC856B Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG BC856B Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG BC856B Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG BC856B Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG BC856B Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
BC856...BC860
5
Dec-11-2001
Collector-base capacitance CCB = f (VCBO)
Emitter-base capacitance CEB = f (VEBO)
0
4
10
5
10
10
EHP00376
V
CB0
C
EB0
V
6
2
EB0
V
EBO
C
8
10
pF
12
CB0
C
-1
0
1
C
CBO
(
(
)
BC 856...860
)
Total power dissipation Ptot = f(TS)
0
15
30
45
60
75
90 105 120
°C 150
TS
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
mW
360
Permissible pulse load
Ptotmax / PtotDC = f (tp)
10
EHP00377
-6
0
10
5
D =
5
10
1
5
10
2
3
10
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
0
s
0
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
t p
=
D
T
t p
T
tot max
tot
P
DC
P
p
t
Transition frequency fT = f (IC)
VCE = 5V
10
10
10
10
EHP00378
f
mA
MHz
-1
0
1
2
5
T
3
10
10
2
1
10
5
5
5
C
Ι


Podobny numer części - BC856B

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NXP Semiconductors
BC856B PHILIPS-BC856B Datasheet
47Kb / 8P
   PNP general purpose transistors
1999 Apr 12
logo
Yea Shin Technology Co....
BC856B YEASHIN-BC856B Datasheet
922Kb / 7P
   General Purpose Transistors
logo
FutureWafer Tech Co.,Lt...
BC856B FUTUREWAFER-BC856B Datasheet
1Mb / 12P
   PNP Silicon Epitaxial General Purpose Transistors
logo
Pan Jit International I...
BC856B PANJIT-BC856B Datasheet
97Kb / 4P
   PNP GENERAL PURPOSE TRANSISTORS
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
BC856B SECOS-BC856B Datasheet
263Kb / 3P
   BC856A
More results

Podobny opis - BC856B

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Infineon Technologies A...
BCX69 INFINEON-BCX69 Datasheet
45Kb / 4P
   PNP Silicon AF Transistors
Jul-23-2001
logo
Siemens Semiconductor G...
BCX51BCX53 SIEMENS-BCX51BCX53 Datasheet
146Kb / 5P
   PNP Silicon AF Transistors
logo
Infineon Technologies A...
BCW67 INFINEON-BCW67_07 Datasheet
79Kb / 8P
   PNP Silicon AF Transistors
2007-04-20
BCX69E6327 INFINEON-BCX69E6327 Datasheet
533Kb / 7P
   PNP Silicon AF Transistors
2011-10-05
BCX52-16-E6327 INFINEON-BCX52-16-E6327 Datasheet
526Kb / 8P
   PNP Silicon AF Transistors
2011-07-29
BCW67 INFINEON-BCW67 Datasheet
50Kb / 5P
   PNP Silicon AF Transistors
Jul-10-2001
logo
Bruckewell Technology L...
BCX51-BCX53 BWTECH-BCX51-BCX53 Datasheet
587Kb / 6P
   PNP Silicon AF Transistors
logo
Infineon Technologies A...
BCX53-16E6327 INFINEON-BCX53-16E6327 Datasheet
526Kb / 8P
   PNP Silicon AF Transistors
2011-07-29
BCW68GE6327 INFINEON-BCW68GE6327 Datasheet
533Kb / 8P
   PNP Silicon AF Transistors
2011-09-15
logo
Guangdong Kexin Industr...
KC807A KEXIN-KC807A Datasheet
39Kb / 1P
   PNP Silicon AF Transistors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com