Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BCP55-10 Arkusz danych(PDF) 4 Page - Infineon Technologies AG

Numer części BCP55-10
Szczegółowy opis  NPN Silicon AF Transistors
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Strona internetowa  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BCP55-10 Arkusz danych(HTML) 4 Page - Infineon Technologies AG

  BCP55-10 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG BCP55-10 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG BCP55-10 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG BCP55-10 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG BCP55-10 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
BCP54...BCP56
Nov-29-2001
4
Transition frequency fT = f (IC)
VCE = 10V
10
EHP00267
BCP 54...56
03
10
mA
1
10
3
10
5
5
10
1
10
2
10
2
C
T
f
MHz
Ι
55
Total power dissipation Ptot = f(TS)
0
15
30
45
60
75
90
105 120 °C
150
TS
0
150
300
450
600
750
900
1050
1200
1350
1500
mA
1800
DC current gain hFE = f (IC)
VCE = 2V
EHP00268
BCP 54...56
3
10
mA
0
10
3
10
5
5
10
0
10
1
10
1
C
FE
h
Ι
2
10
2
10
C
100
5
25 C
-50 C
10
4
Collector cutoff current ICBO = f (TA)
VCB = 30V
0
10
EHP00269
BCP 54...56
A
T
150
-1
4
10
Ι
CBO
nA
50
100
0
10
1
10
3
10
C
102
max
typ


Podobny numer części - BCP55-10

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NXP Semiconductors
BCP55-10 PHILIPS-BCP55-10 Datasheet
43Kb / 8P
   NPN medium power transistors
1999 Apr 08
logo
Siemens Semiconductor G...
BCP55-10 SIEMENS-BCP55-10 Datasheet
131Kb / 5P
   NPN Silicon AF Transistors (For AF driver and output stages High collector current)
logo
Micro Commercial Compon...
BCP55-10 MCC-BCP55-10 Datasheet
480Kb / 5P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Nexperia B.V. All right...
BCP55-10 NEXPERIA-BCP55-10 Datasheet
1Mb / 22P
   60 V, 1 A NPN medium power transistors
Rev. 8 - 24 October 2011
BCP55-10 NEXPERIA-BCP55-10 Datasheet
247Kb / 12P
   60 V, 1 A NPN medium power transistors
Rev. 9 - 1 July 2022
More results

Podobny opis - BCP55-10

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Siemens Semiconductor G...
BC817 SIEMENS-BC817 Datasheet
130Kb / 5P
   NPN Silicon AF Transistors
logo
Infineon Technologies A...
BC817W INFINEON-BC817W Datasheet
47Kb / 5P
   NPN Silicon AF Transistors
Nov-29-2001
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
BC817 TGS-BC817 Datasheet
461Kb / 1P
   NPN Silicon AF Transistors
logo
Guangdong Kexin Industr...
KC817 KEXIN-KC817 Datasheet
40Kb / 1P
   NPN Silicon AF Transistors
KC818W KEXIN-KC818W Datasheet
67Kb / 1P
   NPN Silicon AF Transistors
logo
Infineon Technologies A...
BC846AE6327 INFINEON-BC846AE6327 Datasheet
881Kb / 13P
   NPN Silicon AF Transistors
2011-09-09
BCP54E-6327 INFINEON-BCP54E-6327 Datasheet
827Kb / 7P
   NPN Silicon AF Transistors
2011-10-13
BCP54 INFINEON-BCP54_08 Datasheet
530Kb / 7P
   NPN Silicon AF Transistors
2008-10-10
BC817 INFINEON-BC817 Datasheet
47Kb / 5P
   NPN Silicon AF Transistors
Nov-29-2001
BC846 INFINEON-BC846 Datasheet
216Kb / 8P
   NPN Silicon AF Transistors
Nov-20-2002
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com