Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

X00602MA Arkusz danych(PDF) 5 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

Numer części X00602MA
Szczegółowy opis  0.8A SCRs
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  KERSEMI [Kersemi Electronic Co., Ltd.]
Strona internetowa  http://www.kersemi.com
Logo KERSEMI - Kersemi Electronic Co., Ltd.

X00602MA Arkusz danych(HTML) 5 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

  X00602MA Datasheet HTML 1Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. X00602MA Datasheet HTML 2Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. X00602MA Datasheet HTML 3Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. X00602MA Datasheet HTML 4Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. X00602MA Datasheet HTML 5Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
X00602MA
5/5
PACKAGE MECHANICAL DATA
TO-92 (Plastic)
D
F
a
E
B
A
C
REF.
DIMENSIONS
Millimeters
Inches
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
1.35
0.053
B
4.70
0.185
C
2.54
0.100
D
4.40
0.173
E
12.70
0.500
F
3.70
0.146
a
0.50
0.019
www.kersemi.com


Podobny numer części - X00602MA

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
X00602MA STMICROELECTRONICS-X00602MA Datasheet
72Kb / 5P
   0.8A SCRs
logo
New Jersey Semi-Conduct...
X00602MA NJSEMI-X00602MA Datasheet
71Kb / 2P
   0.8A SCRs
logo
STMicroelectronics
X00602MA1AA2 STMICROELECTRONICS-X00602MA1AA2 Datasheet
72Kb / 5P
   0.8A SCRs
X00602MA1AA2 STMICROELECTRONICS-X00602MA1AA2 Datasheet
108Kb / 9P
   0.8 A sensitive gate SCRs
X00602MA2AL2 STMICROELECTRONICS-X00602MA2AL2 Datasheet
72Kb / 5P
   0.8A SCRs
More results

Podobny opis - X00602MA

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
P0130AA STMICROELECTRONICS-P0130AA Datasheet
103Kb / 5P
   0.8A SCRs
logo
New Jersey Semi-Conduct...
X00602MA NJSEMI-X00602MA Datasheet
71Kb / 2P
   0.8A SCRs
logo
Kersemi Electronic Co.,...
P0102DA KERSEMI-P0102DA Datasheet
487Kb / 6P
   0.8A SCRs
P0130AA KERSEMI-P0130AA Datasheet
435Kb / 5P
   0.8A SCRs
logo
STMicroelectronics
P01 STMICROELECTRONICS-P01 Datasheet
177Kb / 6P
   0.8A SCRs
X00602MA STMICROELECTRONICS-X00602MA Datasheet
72Kb / 5P
   0.8A SCRs
logo
JIEJIE MICROELECTRONICS...
JX008 JIEJIE-JX008 Datasheet
390Kb / 4P
   0.8A SENSITIVE SCRs
BT169 JIEJIE-BT169 Datasheet
394Kb / 4P
   0.8A SENSITIVE SCRs
MCR100-8 JIEJIE-MCR100-8 Datasheet
386Kb / 4P
   0.8A SENSITIVE SCRs
JX007 JIEJIE-JX007 Datasheet
242Kb / 4P
   0.8A Sensitive SCRs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com