Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TS420-600T Arkusz danych(PDF) 6 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

Numer części TS420-600T
Szczegółowy opis  4A SCRs
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  KERSEMI [Kersemi Electronic Co., Ltd.]
Strona internetowa  http://www.kersemi.com
Logo KERSEMI - Kersemi Electronic Co., Ltd.

TS420-600T Arkusz danych(HTML) 6 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

  TS420-600T Datasheet HTML 1Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. TS420-600T Datasheet HTML 2Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. TS420-600T Datasheet HTML 3Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. TS420-600T Datasheet HTML 4Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. TS420-600T Datasheet HTML 5Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. TS420-600T Datasheet HTML 6Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. TS420-600T Datasheet HTML 7Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. TS420-600T Datasheet HTML 8Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
TS420 Series
6/8
PACKAGE MECHANICAL DATA
DPAK (Plastic)
REF.
DIMENSIONS
Millimeters
Inches
Min.
Max
Min.
Max.
A
2.20
2.40
0.086
0.094
A1
0.90
1.10
0.035
0.043
A2
0.03
0.23
0.001
0.009
B
0.64
0.90
0.025
0.035
B2
5.20
5.40
0.204
0.212
C
0.45
0.60
0.017
0.023
C2
0.48
0.60
0.018
0.023
D
6.00
6.20
0.236
0.244
E
6.40
6.60
0.251
0.259
G
4.40
4.60
0.173
0.181
H
9.35
10.10
0.368
0.397
L2
0.80 typ.
0.031 typ.
L4
0.60
1.00
0.023
0.039
R
0.2 typ.
0.007 typ.
V2
R
R
FOOTPRINT DIMENSIONS (in millimeters)
DPAK (Plastic)
6.7
6.7
3
3
1.6
1.6
2.3
2.3
www.kersemi.com
Information offers:http://www.kkg.com.cn


Podobny numer części - TS420-600T

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
TS420-600T STMICROELECTRONICS-TS420-600T Datasheet
110Kb / 11P
   Sensitive gate 4 A SCRs
TS420-600T-TR STMICROELECTRONICS-TS420-600T-TR Datasheet
139Kb / 8P
   4A SCRs
More results

Podobny opis - TS420-600T

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
X04 STMICROELECTRONICS-X04 Datasheet
205Kb / 5P
   4A SCRS
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
X0402DE TGS-X0402DE Datasheet
80Kb / 1P
   4A SCRS
logo
STMicroelectronics
TS420 STMICROELECTRONICS-TS420 Datasheet
139Kb / 8P
   4A SCRs
logo
Zibo Seno Electronic En...
X0405 ZSELEC-X0405 Datasheet
264Kb / 4P
   4A SCRs
logo
JIEJIE MICROELECTRONICS...
JX04 JIEJIE-JX04 Datasheet
461Kb / 4P
   4A SENSITIVE SCRs
logo
Nell Semiconductor Co.,...
4PT NELLSEMI-4PT Datasheet
474Kb / 7P
   Sensitive gate SCRs, 4A
4PT06AI-S NELLSEMI-4PT06AI-S Datasheet
199Kb / 6P
   Sensitive gate SCRs, 4A
4PT NELLSEMI-4PT_14 Datasheet
475Kb / 7P
   Sensitive gate SCRs, 4A
logo
Unisonic Technologies
BT169B-T92-B UTC-BT169B-T92-B Datasheet
345Kb / 6P
   SCRS
logo
Central Semiconductor C...
2N660 CENTRAL-2N660 Datasheet
58Kb / 1P
   SCRs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com