Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SPI07N60C3 Arkusz danych(PDF) 10 Page - Infineon Technologies AG

Numer części SPI07N60C3
Szczegółowy opis  Cool MOS??Power Transistor
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Strona internetowa  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

SPI07N60C3 Arkusz danych(HTML) 10 Page - Infineon Technologies AG

Back Button SPI07N60C3 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG SPI07N60C3 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG SPI07N60C3 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG SPI07N60C3 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG SPI07N60C3 Datasheet HTML 10Page - Infineon Technologies AG SPI07N60C3 Datasheet HTML 11Page - Infineon Technologies AG SPI07N60C3 Datasheet HTML 12Page - Infineon Technologies AG SPI07N60C3 Datasheet HTML 13Page - Infineon Technologies AG SPI07N60C3 Datasheet HTML 14Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 14 page
background image
2004-04-07
Rev. 2.1
Page 10
SPP07N60C3, SPB07N60C3
SPI07N60C3, SPA07N60C3
21 Avalanche energy
EAS = f (Tj)
par.: ID = 5.5 A, VDD = 50 V
20
40
60
80
100
120
°C
160
Tj
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
mJ
260
23 Avalanche power losses
PAR = f (f )
parameter: EAR=0.5mJ
10
4
10
5
10
6
MHz
f
0
100
200
300
W
500
22 Drain-source breakdown voltage
V(BR)DSS = f (Tj)
-60
-20
20
60
100
°C
180
Tj
540
560
580
600
620
640
660
680
V
720
SPP07N60C3
24 Typ. capacitances
C = f (VDS)
parameter: VGS=0V, f=1 MHz
0
100
200
300
400
V
600
VDS
0
10
1
10
2
10
3
10
4
10
pF
Ciss
Coss
Crss


Podobny numer części - SPI07N60C3

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Infineon Technologies A...
SPI07N60C3 INFINEON-SPI07N60C3 Datasheet
1Mb / 15P
   New revolutionary high voltage technology Ultra low gate charge
Rev. 3.1 2007-08-30
SPI07N60C3 INFINEON-SPI07N60C3 Datasheet
625Kb / 15P
   New revolutionary high voltage technology Ultra low gate charge Extreme dv/dt rated
Rev. 3.2 2009-11-27
logo
Inchange Semiconductor ...
SPI07N60C3 ISC-SPI07N60C3 Datasheet
331Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Podobny opis - SPI07N60C3

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Infineon Technologies A...
SPP08N50C3 INFINEON-SPP08N50C3 Datasheet
265Kb / 13P
   Cool MOS??Power Transistor
2003-06-27
SPP21N50C3 INFINEON-SPP21N50C3 Datasheet
341Kb / 13P
   Cool MOS??Power Transistor
2003-07-02
SPW52N50C3 INFINEON-SPW52N50C3 Datasheet
252Kb / 11P
   Cool MOS??Power Transistor
Rev. 2.0 2004-03-16
SPU02N60S5 INFINEON-SPU02N60S5 Datasheet
251Kb / 10P
   Cool MOS??Power Transistor
2004-03-30
SPW11N60S5 INFINEON-SPW11N60S5 Datasheet
251Kb / 11P
   Cool MOS??Power Transistor
Rev. 2.1 2004-03-30
SPW15N60C3 INFINEON-SPW15N60C3 Datasheet
240Kb / 11P
   Cool MOS Power Transistor
2003-09-17
SPW16N50C3 INFINEON-SPW16N50C3 Datasheet
244Kb / 11P
   Cool MOS Power Transistor
2003-06-30
SPW17N80C3 INFINEON-SPW17N80C3 Datasheet
257Kb / 11P
   Cool MOS??Power Transistor
Rev. 2.1 2004-03-03
SPW32N50C3 INFINEON-SPW32N50C3 Datasheet
257Kb / 11P
   Cool MOS Power Transistor
Rev. 2.0 Page 2004-03-16
SPD01N60C3 INFINEON-SPD01N60C3 Datasheet
910Kb / 11P
   Cool MOS??Power Transistor
Rev. 2.5 2008-04-07
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com