Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SPI12N50C3 Arkusz danych(PDF) 8 Page - Infineon Technologies AG

Numer części SPI12N50C3
Szczegółowy opis  Cool MOS??Power Transistor
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Strona internetowa  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

SPI12N50C3 Arkusz danych(HTML) 8 Page - Infineon Technologies AG

Back Button SPI12N50C3 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG SPI12N50C3 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG SPI12N50C3 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG SPI12N50C3 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG SPI12N50C3 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG SPI12N50C3 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG SPI12N50C3 Datasheet HTML 10Page - Infineon Technologies AG SPI12N50C3 Datasheet HTML 11Page - Infineon Technologies AG SPI12N50C3 Datasheet HTML 12Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 13 page
background image
2004-03-29
Rev. 2.1
Page 8
SPP12N50C3, SPB12N50C3
SPI12N50C3, SPA12N50C3
13 Forward characteristics of body diode
IF = f (VSD)
parameter: Tj , tp = 10 µs
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2
2.4
V
3
VSD
-1
10
0
10
1
10
2
10
A
SPP12N50C3
T
j = 25 °C typ
T
j = 25 °C (98%)
T
j = 150 °C typ
T
j = 150 °C (98%)
14 Avalanche SOA
IAR = f (tAR)
par.: Tj ≤ 150 °C
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
2
10
4
µs
tAR
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
11
Tj(START)=125°C
Tj(START)=25°C
15 Avalanche energy
EAS = f (Tj)
par.: ID = 5.5 A, VDD = 50 V
20
40
60
80
100
120
°C
160
Tj
0
50
100
150
200
250
mJ
350
16 Drain-source breakdown voltage
V(BR)DSS = f (Tj)
-60
-20
20
60
100
°C
180
Tj
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
V
600
SPP12N50C3


Podobny numer części - SPI12N50C3

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Infineon Technologies A...
SPI12N50C3 INFINEON-SPI12N50C3 Datasheet
1Mb / 14P
   New revolutionary high voltage technology Ultra low gate charge Periodic avalanche rated
Rev. 3.0 2007-08-30
SPI12N50C3 INFINEON-SPI12N50C3 Datasheet
644Kb / 14P
   Cool MOS??Power Transistor Feature New revolutionary high voltage technology
Rev. 3.1 2009-11-30
logo
Inchange Semiconductor ...
SPI12N50C3 ISC-SPI12N50C3 Datasheet
331Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Podobny opis - SPI12N50C3

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Infineon Technologies A...
SPP07N60C3 INFINEON-SPP07N60C3 Datasheet
374Kb / 14P
   Cool MOS??Power Transistor
Rev. 2.1 2004-04-07
SPP08N50C3 INFINEON-SPP08N50C3 Datasheet
265Kb / 13P
   Cool MOS??Power Transistor
2003-06-27
SPP21N50C3 INFINEON-SPP21N50C3 Datasheet
341Kb / 13P
   Cool MOS??Power Transistor
2003-07-02
SPW52N50C3 INFINEON-SPW52N50C3 Datasheet
252Kb / 11P
   Cool MOS??Power Transistor
Rev. 2.0 2004-03-16
SPU02N60S5 INFINEON-SPU02N60S5 Datasheet
251Kb / 10P
   Cool MOS??Power Transistor
2004-03-30
SPW11N60S5 INFINEON-SPW11N60S5 Datasheet
251Kb / 11P
   Cool MOS??Power Transistor
Rev. 2.1 2004-03-30
SPW15N60C3 INFINEON-SPW15N60C3 Datasheet
240Kb / 11P
   Cool MOS Power Transistor
2003-09-17
SPW16N50C3 INFINEON-SPW16N50C3 Datasheet
244Kb / 11P
   Cool MOS Power Transistor
2003-06-30
SPW17N80C3 INFINEON-SPW17N80C3 Datasheet
257Kb / 11P
   Cool MOS??Power Transistor
Rev. 2.1 2004-03-03
SPW32N50C3 INFINEON-SPW32N50C3 Datasheet
257Kb / 11P
   Cool MOS Power Transistor
Rev. 2.0 Page 2004-03-16
SPD01N60C3 INFINEON-SPD01N60C3 Datasheet
910Kb / 11P
   Cool MOS??Power Transistor
Rev. 2.5 2008-04-07
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com