Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IRF630N Arkusz danych(PDF) 2 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

Numer części IRF630N
Szczegółowy opis  Fast Switching Speed
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  KERSEMI [Kersemi Electronic Co., Ltd.]
Strona internetowa  http://www.kersemi.com
Logo KERSEMI - Kersemi Electronic Co., Ltd.

IRF630N Arkusz danych(HTML) 2 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

  IRF630N Datasheet HTML 1Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF630N Datasheet HTML 2Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
IRF630N
·ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T =25℃
C
)
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
MAX
UNIT
V(BR)DSS
Drain-Source Breakdown Voltage
VGS=0; ID=0.25mA
200
V
VGS(th)
Gate Threshold Voltage
VDS= VGS; ID= 0.25mA
2
4
V
RDS(ON)
Drain-Source On-stage Resistance
VGS=10V; ID=5.4A
0.3
Ω
IGSS
Gate Source Leakage Current
VGS=±20V;VDS=0
±100
nA
IDSS
Zero Gate Voltage Drain Current
VDS=200V; VGS=0
25
uA
VSD
Diode Forward Voltage
IF= 5.4A; VGS=0
1.3
V
www.kersemi.com


Podobny numer części - IRF630N

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRF630N IRF-IRF630N Datasheet
155Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss=200V, Rds(on)=0.30ohm, Id=9.3A)
logo
Fairchild Semiconductor
IRF630N FAIRCHILD-IRF630N Datasheet
209Kb / 11P
   N-Channel Power MOSFETs 200V, 9.3A, 0.30?
logo
International Rectifier
IRF630N IRF-IRF630N Datasheet
240Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
logo
TRANSYS Electronics Lim...
IRF630N TEL-IRF630N Datasheet
173Kb / 2P
   Power MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
IRF630N ISC-IRF630N Datasheet
119Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Podobny opis - IRF630N

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Surge Components
1N3004W SURGE-1N3004W Datasheet
393Kb / 3P
   fast switching speed
logo
Pan Jit International I...
SS0130UFN2B PANJIT-SS0130UFN2B Datasheet
96Kb / 5P
   Fast switching speed
logo
Diodes Incorporated
BAW101-7 DIODES-BAW101-7 Datasheet
79Kb / 4P
   Fast Switching Speed
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
MMBD4448AQW WINNERJOIN-MMBD4448AQW Datasheet
133Kb / 2P
   Fast Switching Speed
logo
Inchange Semiconductor ...
2SK1879 ISC-2SK1879 Datasheet
60Kb / 2P
   Fast Switching Speed
4N90 ISC-4N90 Datasheet
65Kb / 2P
   Fast Switching Speed
6N25 ISC-6N25 Datasheet
65Kb / 2P
   Fast Switching Speed
8N90 ISC-8N90 Datasheet
58Kb / 2P
   Fast Switching Speed
9N40 ISC-9N40 Datasheet
67Kb / 2P
   Fast Switching Speed
logo
Nanjing International G...
BAV19WS DGNJDZ-BAV19WS Datasheet
100Kb / 3P
   Fast switching speed
BAV23A DGNJDZ-BAV23A Datasheet
308Kb / 1P
   Fast Switching Speed
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com