Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LD-LRS3611 Arkusz danych(PDF) 4 Page - SICK AG

Numer części LD-LRS3611
Szczegółowy opis  2D LASER SCANNERS
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SICK [SICK AG]
Strona internetowa  http://www.sick.com/
Logo SICK - SICK AG

LD-LRS3611 Arkusz danych(HTML) 4 Page - SICK AG

  LD-LRS3611 Datasheet HTML 1Page - SICK AG LD-LRS3611 Datasheet HTML 2Page - SICK AG LD-LRS3611 Datasheet HTML 3Page - SICK AG LD-LRS3611 Datasheet HTML 4Page - SICK AG LD-LRS3611 Datasheet HTML 5Page - SICK AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
A
B
C
D
E
F
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
LD-LRS3611 | LD-LRS
2D LASER SCANNERS
4
DETECTION AND RANGING SOLUTIONS | SICK
Online data sheet | 2016-03-19 03:20:07
Subject to change without notice
Operating range diagram
0
Scanning range in m (ft)
–200
(–656.17)
200
(656.17)
–300
(–984.25)
300
(984.25)
–100
(–328.08)
100
(328.08)
Scanning range in m (ft)
–100
(–328.08)
100
(328.08)
300
(984.25)
–300
(–984.25)
0
Scanning range max. 250 m (820.21 ft)
360°
Scanning range white targets
90 % remission 250 m (820.21 ft)
Scanning range for objects up to
10 % remission 120 m (393.70 ft) Extended
Scanning range for objects up to
10 % remission 80 m (262.47 ft)
Recommended accessories
Other models and accessories
www.sick.com/LD-LRS
Brief description
Type
Part no.
Test and monitoring tools
Scan finder, receiver to localize infrared scans
Scan-Finder LS-80A
6020756


Podobny numer części - LD-LRS3611

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
SICK AG
LD-LRS3601 SICK-LD-LRS3601 Datasheet
596Kb / 5P
   2D LASER SCANNERS
More results

Podobny opis - LD-LRS3611

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
SICK AG
LMC124-11000 SICK-LMC124-11000 Datasheet
344Kb / 5P
   2D LASER SCANNERS
LMS151-10100 SICK-LMS151-10100 Datasheet
1Mb / 6P
   2D LASER SCANNERS
TIM510-9950000S01 SICK-TIM510-9950000S01 Datasheet
550Kb / 6P
   2D LASER SCANNERS
LD-LRS3601 SICK-LD-LRS3601 Datasheet
596Kb / 5P
   2D LASER SCANNERS
LMS131-10100 SICK-LMS131-10100 Datasheet
1Mb / 6P
   2D LASER SCANNERS
LMS531-10100 SICK-LMS531-10100 Datasheet
692Kb / 5P
   2D LASER SCANNERS
NAV350-3232 SICK-NAV350-3232 Datasheet
914Kb / 6P
   2D LASER SCANNERS
LMS500-21000 SICK-LMS500-21000 Datasheet
575Kb / 5P
   2D LASER SCANNERS
LMS511-20100 SICK-LMS511-20100 Datasheet
923Kb / 6P
   2D LASER SCANNERS
TIM310-1030000 SICK-TIM310-1030000 Datasheet
772Kb / 6P
   2D LASER SCANNERS
TIM320-1131000 SICK-TIM320-1131000 Datasheet
593Kb / 6P
   2D LASER SCANNERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com