Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADXL363 Datasheet(Arkusz danych) 9 Page - Analog Devices

Numer części ADXL363
Szczegółowy opis  Micropower 3-Sensor Combination Including Acceleration and Temperature
Pobierz  48 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 9 page
background image
Data Sheet
ADXL363
Rev. 0 | Page 9 of 48
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
Figure 4. Accelerometer X-Axis Zero g Offset at 25°C, VS = 2 V
Figure 5. Accelerometer Y-Axis Zero g Offset at 25°C, VS = 2 V
Figure 6. Accelerometer Z-Axis Zero g Offset at 25°C, VS = 2 V
Figure 7. Accelerometer X-Axis Scale Factor at 25°C, VS = 2 V, ±2 g Range
Figure 8. Accelerometer Y-Axis Scale Factor at 25°C, VS = 2 V, ±2 g Range
Figure 9. Accelerometer Z-Axis Scale Factor at 25°C, VS = 2 V, ±2 g Range
25
20
15
10
5
0
–80 –70 –60 –50 –40 –30 –20 –10 0
10 20 30 40 50 60 70 80
ZERO g OFFSET (mg)
–80 –70 –60 –50 –40 –30 –20 –10 0
10 20 30 40 50 60 70 80
ZERO g OFFSET (mg)
0
5
10
15
20
25
30
ZERO g OFFSET (mg)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
–170
–140
–110
–80
–50
–20
10
40
70
100
40
35
30
25
20
15
10
5
0
SENSITIVITY (mg/LSB)
930
950
970
990 1010 1030 1050 1070 1090 1110 1130
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
SENSITIVITY (mg/LSB)
930
950
970
990 1010 1030 1050 1070 1090 1110 1130
60
45
50
55
40
35
30
25
20
15
10
5
0
SENSITIVITY (mg/LSB)
930
950
970
990 1010 1030 1050 1070 1090 1110 1130




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl