Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADXRS290BCEZ Datasheet(Arkusz danych) 6 Page - Analog Devices

Numer części ADXRS290BCEZ
Szczegółowy opis  Ultralow Noise, Dual-Axis MEMS Gyroscope
Pobierz  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 6 page
background image
ADXRS290
Data Sheet
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
N > 240 for all typical performance characteristics plots, unless otherwise noted.
70
0
10
20
30
40
50
60
–500 –400 –300 –200 –100
0
100
200
300
400
500
X-AXIS OFFSET (LSB)
Figure 4. X-Axis Offset at 25°C
400
–400
–300
–200
–100
0
100
200
300
–50
–25
0
25
50
75
100
TEMPERATURE (°C)
Figure 5. X-Axis Offset vs. Temperature (N = 16)
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
X-AXIS SENSITIVITY (LSB/°/s)
Figure 6. X-Axis Sensitivity at 25°C
40
35
0
5
10
15
20
25
30
–500 –400 –300 –200 –100
0
100
200
300
400
500
Y-AXIS OFFSET (LSB)
Figure 7. Y-Axis Offset at 25°C
1500
1000
–1500
–1000
–500
0
500
–50
–25
0
25
50
75
100
TEMPERATURE (°C)
Figure 8. Y-Axis Offset vs. Temperature (N = 16)
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Y-AXIS SENSITIVITY (LSB/°/s)
Figure 9. Y-Axis Sensitivity at 25°C
Rev. A | Page 6 of 19




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl