Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADXRS622WBBGZA-RL Datasheet(Arkusz danych) 7 Page - Analog Devices

Numer części ADXRS622WBBGZA-RL
Szczegółowy opis  plus,minus250temperature/sec Yaw Rate Gyroscope
Pobierz  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 7 page
background image
ADXRS622
Rev. C | Page 7 of 12
0
10
20
30
40
60
50
70
PERCENT MISMATCH
Figure 10. Self-Test Mismatch at 25°C (VRATIO = 5 V)
600
400
200
0
200
400
600
–50
–30
–10
10
30
TEMPERATURE (°C)
50
70
90
110
ST1
ST2
Figure 11. Typical Self-Test Change over Temperature
0
5
10
15
20
25
30
(mA)
Figure 12. Current Consumption at 25°C (VRATIO = 5 V)
0
5
10
15
20
25
30
(V)
Figure 13. VTEMP Output at 25°C (VRATIO = 5 V)
1.5
1.7
1.9
2.1
2.3
2.5
2.7
2.9
3.1
3.3
–50
–25
0
25
TEMPERATURE (°C)
50
75
100
Figure 14. VTEMP Output over Temperature, 256 Parts (VRATIO = 5 V)
60
50
30
40
10
20
–20
–10
0
750
770
810
830
850
790
TIME (ms)
Y
REF
X
+45°
–45°
Figure 15. g and g × g Sensitivity for a 50 g, 10 ms Pulse




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl