Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

CDBFR0330-HF Arkusz danych(PDF) 2 Page - Comchip Technology

Numer części CDBFR0330-HF
Szczegółowy opis  SMD Schottky Barrier Diode
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  COMCHIP [Comchip Technology]
Strona internetowa  http://www.comchiptech.com
Logo COMCHIP - Comchip Technology

CDBFR0330-HF Arkusz danych(HTML) 2 Page - Comchip Technology

  CDBFR0330-HF Datasheet HTML 1Page - Comchip Technology CDBFR0330-HF Datasheet HTML 2Page - Comchip Technology CDBFR0330-HF Datasheet HTML 3Page - Comchip Technology CDBFR0330-HF Datasheet HTML 4Page - Comchip Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
SMD Schottky Barrier Diode
REV:A
Page 2
QW-G1079
RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (CDBFR0320/0330/0340-HF)
0.2
0.4
0
10
100
0.6
1
0.0 1
Forward voltage (V)
Fig. 1 - Forward characteristics
1000
0.1
0.1
0.3
0.5
Reverse voltage (V)
10u
10n
100u
1m
1u
100n
0
10
20
30
40
Fig. 2 - Reverse characteristics
O
25 C
O
75 C
O
125 C
0
20
40
60
80
100
0
25
50
75
100
125
150
O
Ambient temperature ( C)
Mounting on glass epoxy PCBs
Fig.4 - Current derating curve
120
Reverse voltage (V)
Fig.3 - Capacitance between
terminals characteristics
0
10
20
30
40
0
10
f=1MHz
O
TA=25 C
20
30
40
50
Comchip Technology CO., LTD.


Podobny numer części - CDBFR0330-HF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Comchip Technology
CDBFR0330 COMCHIP-CDBFR0330 Datasheet
73Kb / 2P
   SMD Schottky Barrier Diode
More results

Podobny opis - CDBFR0330-HF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Comchip Technology
CDBU0230 COMCHIP-CDBU0230 Datasheet
66Kb / 2P
   SMD Schottky Barrier Diode
CDBS0130 COMCHIP-CDBS0130 Datasheet
61Kb / 2P
   SMD Schottky Barrier Diode
CDBUR0140L-HF COMCHIP-CDBUR0140L-HF Datasheet
123Kb / 4P
   SMD Schottky Barrier Diode
CDBUR0230L-HF COMCHIP-CDBUR0230L-HF Datasheet
129Kb / 4P
   SMD Schottky Barrier Diode
ACDBCT320-HF COMCHIP-ACDBCT320-HF Datasheet
129Kb / 4P
   SMD Schottky Barrier Diode
CDBFR0540-HF COMCHIP-CDBFR0540-HF Datasheet
123Kb / 4P
   SMD Schottky Barrier Diode
CDBFR00340-HF COMCHIP-CDBFR00340-HF Datasheet
126Kb / 4P
   SMD Schottky Barrier Diode
CDBS120-HF COMCHIP-CDBS120-HF Datasheet
184Kb / 4P
   SMD Schottky Barrier Diode
CDBUR40-HF COMCHIP-CDBUR40-HF Datasheet
124Kb / 4P
   SMD Schottky Barrier Diode
CDBFR0130L-HF COMCHIP-CDBFR0130L-HF Datasheet
130Kb / 4P
   SMD Schottky Barrier Diode
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com