Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

CDBMF160-HF Arkusz danych(PDF) 4 Page - Comchip Technology

Numer części CDBMF160-HF
Szczegółowy opis  SMD Schottky Barrier Rectifiers
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  COMCHIP [Comchip Technology]
Strona internetowa  http://www.comchiptech.com
Logo COMCHIP - Comchip Technology

CDBMF160-HF Arkusz danych(HTML) 4 Page - Comchip Technology

  CDBMF160-HF Datasheet HTML 1Page - Comchip Technology CDBMF160-HF Datasheet HTML 2Page - Comchip Technology CDBMF160-HF Datasheet HTML 3Page - Comchip Technology CDBMF160-HF Datasheet HTML 4Page - Comchip Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
Comchip Technology CO., LTD.
Page 4
QW-JB066
Company reserves the right to improve product design , functions and reliability without notice.
REV:A
Marking Code
16
xx = Product type marking code
Part Number
Marking Code
CDBMF160-HF
16
SMD Schottky Barrier Rectifiers
Suggested PAD Layout
SIZE
(inch)
0.137
(mm)
3.47
0.78
1.22
0.031
0.048
4.25
0.167
E
2.70
0.106
B
C
D
A
Mini-SMA/SOD-123FL
Standard Packaging
Case Type
3,000
REEL
( pcs )
Reel Size
(inch)
7
REEL PACK
Mini-SMA /
SOD-123FL
= Cathod band
D
B
C
E
A


Podobny numer części - CDBMF160-HF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Comchip Technology
CDBMF340-HF COMCHIP-CDBMF340-HF Datasheet
97Kb / 4P
   SMD Schottky Barrier Rectifiers
More results

Podobny opis - CDBMF160-HF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Comchip Technology
CDBZ320200-HF COMCHIP-CDBZ320200-HF Datasheet
480Kb / 4P
   SMD Schottky Barrier Rectifiers
CDBAT320-HF COMCHIP-CDBAT320-HF_15 Datasheet
661Kb / 4P
   SMD Schottky Barrier Rectifiers
CDBMHS240-HF COMCHIP-CDBMHS240-HF Datasheet
94Kb / 4P
   SMD Schottky Barrier Rectifiers
logo
Diode Semiconductor Kor...
SL22B DSK-SL22B Datasheet
93Kb / 2P
   SMD SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Comchip Technology
CDBC520-G COMCHIP-CDBC520-G Datasheet
563Kb / 2P
   SMD Schottky Barrier Rectifiers
CDBA120-HF COMCHIP-CDBA120-HF Datasheet
69Kb / 4P
   SMD Schottky Barrier Rectifiers
ACDBA260-HF COMCHIP-ACDBA260-HF Datasheet
110Kb / 4P
   SMD Schottky Barrier Rectifiers
ACDBC540-HF COMCHIP-ACDBC540-HF Datasheet
110Kb / 4P
   SMD Schottky Barrier Rectifiers
CDBZ5T30100-HF COMCHIP-CDBZ5T30100-HF Datasheet
610Kb / 4P
   SMD Schottky Barrier Rectifiers
CDBZ630100-HF COMCHIP-CDBZ630100-HF Datasheet
725Kb / 4P
   SMD Schottky Barrier Rectifiers
CDBM120-HF COMCHIP-CDBM120-HF_12 Datasheet
94Kb / 4P
   SMD Schottky Barrier Rectifiers
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com