Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TLP3125 Arkusz danych(PDF) 5 Page - Toshiba Semiconductor

Numer części TLP3125
Szczegółowy opis  Replacement for Mechanical-Relay Measurement Instrumentation
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TLP3125 Arkusz danych(HTML) 5 Page - Toshiba Semiconductor

  TLP3125_14 Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TLP3125_14 Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TLP3125_14 Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TLP3125_14 Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TLP3125_14 Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TLP3125_14 Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
TLP3125
2014-09-01
5
tON,tOFF ─ I F
tON,tOFF ─ Ta
Input current I F (mA)
Ambient temperature Ta (
°C)
I OFF ─ Ta
Ambient temperature Ta (
°C)
Ta = 25
V
= 20 V, R = 200
DD
L
Ω
0
102030
40
50
10
100
1000
10000
V
=20V,R =200Ω
I =5mA
DD
F
L
-40 -20
0
20406080 100
10
100
1000
10000
V
= 400 V
OFF
-20
0
20
40
60
80
100
1
10
100
1000
t OFF
t ON
t OFF
t ON


Podobny numer części - TLP3125_14

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Toshiba Semiconductor
TLP3125 TOSHIBA-TLP3125 Datasheet
194Kb / 6P
   Replacement for Mechanical-Relay Measurement Instrumentation
More results

Podobny opis - TLP3125_14

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Toshiba Semiconductor
TLP3125 TOSHIBA-TLP3125 Datasheet
194Kb / 6P
   Replacement for Mechanical-Relay Measurement Instrumentation
TLP598GA TOSHIBA-TLP598GA Datasheet
155Kb / 5P
   Measurement Instrumentation
TLP598AA TOSHIBA-TLP598AA Datasheet
154Kb / 5P
   Measurement Instrumentation
TLP597A TOSHIBA-TLP597A_07 Datasheet
159Kb / 6P
   MEASUREMENT INSTRUMENTATION
TLP206GA TOSHIBA-TLP206GA Datasheet
180Kb / 6P
   Measurement Instrumentation
TLP798GA TOSHIBA-TLP798GA_07 Datasheet
155Kb / 5P
   Measurement Instrumentation
TLP197G TOSHIBA-TLP197G_07 Datasheet
181Kb / 6P
   Measurement Instrumentation
TLP197GA TOSHIBA-TLP197GA Datasheet
186Kb / 6P
   Measurement Instrumentation
TLP599B TOSHIBA-TLP599B Datasheet
183Kb / 5P
   Telecommunication Data Acquisition Measurement Instrumentation
TLP598GA TOSHIBA-TLP598GA_14 Datasheet
180Kb / 5P
   Telecommunication Data Acquisition Measurement Instrumentation
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com