Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TLP160G Arkusz danych(PDF) 4 Page - Toshiba Semiconductor

Numer części TLP160G
Szczegółowy opis  TOSHIBA Photocoupler GaAs Ired and Photo-Triac
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TLP160G Arkusz danych(HTML) 4 Page - Toshiba Semiconductor

  TLP160G_14 Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TLP160G_14 Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TLP160G_14 Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TLP160G_14 Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TLP160G_14 Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TLP160G_14 Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
TLP160G
2014-09-22
4
Δ
VF / ΔTa - IF
Forward current IF (mA)
3.2
0.4
0.1
2.0
1.6
1.2
0.8
0.5
1
3
5
10
30 50
2.4
0.3
2.8
IFP – DR
Duty cycle ratio DR
3000
10
1000
100
10
3
3
10
2
3
10
1
3
10
0
Pulse width ≤ 100μs
Ta = 25°C
500
50
IF – VF
Forward voltage VF (V)
100
0.1
0.6
30
10
3
1
0.3
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
Ta = 25°C
50
5
0.5
IF – Ta
120
60
20
10
50
40
30
20
0
20
40
80
100
60
0
Ambient temperature Ta (°C)
IT(RMS) – Ta
Ambient temperature Ta (°C)
120
20
0
100
80
60
20
0
40
80
100
120
60
20
40
IFP – VFP
Pulse forward voltage VFP (V)
1000
1
0.6
1.0
2.2
2.6
3.0
500
100
50
10
3
1.4
1.8
300
30
5
Pulse width ≦ 10 μs
Repetitive frequency
= 100 Hz
Ta = 25°C


Podobny numer części - TLP160G_14

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Toshiba Semiconductor
TLP160G TOSHIBA-TLP160G_07 Datasheet
188Kb / 6P
   PHOTOCOUPLER GAAS IRED & PHOTO TRIAC
More results

Podobny opis - TLP160G_14

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Toshiba Semiconductor
TLP161J TOSHIBA-TLP161J_14 Datasheet
423Kb / 6P
   TOSHIBA Photocoupler GaAs IRED and Photo-Triac
TLP361J TOSHIBA-TLP361J_14 Datasheet
207Kb / 6P
   TOSHIBA Photocoupler GaAs Ired and Photo-Triac
TLP163J TOSHIBA-TLP163J Datasheet
211Kb / 5P
   TOSHIBA Photocoupler GaAs IRED and Photo-Triac
TLP360J TOSHIBA-TLP360J_14 Datasheet
186Kb / 6P
   TOSHIBA Photocoupler GaAs Ired and Photo-Triac
TLP160J TOSHIBA-TLP160J_07 Datasheet
189Kb / 6P
   TOSHIBA Photocoupler GaAs Ired & Photo-Triac
TLP3030 TOSHIBA-TLP3030 Datasheet
184Kb / 6P
   TOSHIBA PHOTOCOUPLER GaAs IRED & PHOTO-TRIAC
TLP3503 TOSHIBA-TLP3503 Datasheet
166Kb / 6P
   TOSHIBA Photocoupler GaAs IRed & Photo-Triac
TLP525G TOSHIBA-TLP525G Datasheet
578Kb / 6P
   TOSHIBA Photocoupler GaAs IRed & Photo-Triac
TLP3064 TOSHIBA-TLP3064 Datasheet
169Kb / 6P
   TOSHIBA Photocoupler GaAs Ired & Photo-Triac
TLP665J TOSHIBA-TLP665J Datasheet
259Kb / 6P
   TOSHIBA PHOTOCOUPLER GaAs IRED & PHOTO-TRIAC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com