Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

2N3906 Arkusz danych(PDF) 3 Page - Nanjing International Group Co

Numer części 2N3906
Szczegółowy opis  PNP Silicon Epitaxial Planar Transistor
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  DGNJDZ [Nanjing International Group Co]
Strona internetowa  http://www.dgnjdz.com/
Logo DGNJDZ - Nanjing International Group Co

2N3906 Arkusz danych(HTML) 3 Page - Nanjing International Group Co

  2N3906 Datasheet HTML 1Page - Nanjing International Group Co 2N3906 Datasheet HTML 2Page - Nanjing International Group Co 2N3906 Datasheet HTML 3Page - Nanjing International Group Co  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
2N3905 / 2N3906
10
1
200
100
0.1
0.001
0.2
0
I C=1mA
0.6
0.4
0.8
1
10mA
I B (mA)
0.1
1
I C (mA)
Collector Saturation Region
30mA
100mA
10
TJ=25 C
TJ=125 C
0.2
0.1
1
2
DC Current Gain
-55 C
25 C
VCE=1V


Podobny numer części - 2N3906

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Unisonic Technologies
2N3906 UTC-2N3906 Datasheet
192Kb / 3P
   GENERAL PURPOSE APPLIATION
logo
ON Semiconductor
2N3906 ONSEMI-2N3906 Datasheet
145Kb / 6P
   General Purpose Transistors(PNP Silicon)
1996 REV 2
logo
Diotec Semiconductor
2N3906 DIOTEC-2N3906 Datasheet
99Kb / 2P
   Si-Epitaxial PlanarTransistors
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
2N3906 JIANGSU-2N3906 Datasheet
506Kb / 5P
   TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Daya Electric Group Co....
2N3906 DAYA-2N3906 Datasheet
948Kb / 1P
   TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors
More results

Podobny opis - 2N3906

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
BCPA94 SECOS-BCPA94 Datasheet
224Kb / 2P
   PNP Silicon Epitaxial Planar Transistor
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SUR502EF KODENSHI-SUR502EF Datasheet
254Kb / 5P
   Epitaxial planar PNP silicon transistor
logo
Sanken electric
2SB1259 SANKEN-2SB1259_07 Datasheet
36Kb / 1P
   Silicon PNP Epitaxial Planar Transistor
2SB1382 SANKEN-2SB1382_07 Datasheet
35Kb / 1P
   Silicon PNP Epitaxial Planar Transistor
logo
Sanyo Semicon Device
FX513 SANYO-FX513 Datasheet
44Kb / 4P
   PNP EPITAXIAL PLANAR SILICON TRANSISTOR
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HSB649T HSMC-HSB649T Datasheet
43Kb / 4P
   SILICON PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
KTA2015W BILIN-KTA2015W Datasheet
171Kb / 4P
   PNP Silicon Epitaxial Planar Transistor
MMSTA92 BILIN-MMSTA92 Datasheet
131Kb / 2P
   PNP Silicon Epitaxial Planar Transistor
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SA1772 KEXIN-2SA1772 Datasheet
44Kb / 2P
   PNP Epitaxial Planar Silicon Transistor
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
ST2N5086 SEMTECH_ELEC-ST2N5086 Datasheet
359Kb / 5P
   PNP Silicon Epitaxial Planar Transistor
ST2SA928 SEMTECH_ELEC-ST2SA928 Datasheet
129Kb / 2P
   PNP Silicon Epitaxial Planar Transistor
More results


Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com