Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BY399 Arkusz danych(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Numer części BY399
Szczegółowy opis  Fast Silicon Rectifiers
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

BY399 Arkusz danych(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  BY399 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor BY399 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
1) Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 10 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden
116
01.10.2002
BY 396 … BY 399, RGP 30K, RGP 30M
Fast Silicon Rectifiers
Schnelle Silizium Gleichrichter
Nominal current – Nennstrom
3 A
Repetitive peak reverse voltage
100…1000 V
Periodische Spitzensperrspannung
Plastic case
~ DO-201
Kunststoffgehäuse
Weight approx. – Gewicht ca.
1 g
Plastic material has UL classification 94V-0
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert
Dimensions / Maße in mm
Standard packaging taped in ammo pack
see page 16
Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack
siehe Seite 16
Maximum ratings
Grenzwerte
Type
Typ
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
V
RRM [V]
Surge peak reverse voltage
Stoßspitzensperrspannung
V
RSM [V]
BY 396
100
100
BY 397
200
200
BY 398
400
400
BY 399
=
RGP 30K
800
800
RGP 30M
1000
1000
Max. average forward rectified current, R-load
T
A = 50/CIFAV
3 A 1)
Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last
Repetitive peak forward current
f >15 Hz
I
FRM
20 A 1)
Periodischer Spitzenstrom
Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave
T
A = 25/CIFSM
100 A
Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwelle
Rating for fusing, t < 10 ms
T
A = 25/Ci
2t
50 A2s
Grenzlastintegral, t < 10 ms
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur
T
j
– 50…+150
/C
Storage temperature – Lagerungstemperatur
T
S
– 50…+175
/C


Podobny numer części - BY399

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Pan Jit International I...
BY399 PANJIT-BY399 Datasheet
60Kb / 2P
   SOFT RECOVERY, FAST SWITCHING PLASTIC RECTIFIER(VOLTAGE - 100 to 800 Volts CURRENT - 3.0 Amperes)
logo
Shanghai Shunye Electro...
BY399 SHUNYE-BY399 Datasheet
234Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
Pan Jit International I...
BY399 PANJIT-BY399 Datasheet
36Kb / 2P
   SOFT RECOVERY, FAST SWITCHING PLASTIC RECTIFIER
logo
EIC discrete Semiconduc...
BY399 EIC-BY399 Datasheet
56Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIER DIODES
logo
Transys Electronics
BY399 TRSYS-BY399 Datasheet
139Kb / 2P
   SOFT RECOVERY, FAST SWITCHING PLASTIC RECTIFIER
More results

Podobny opis - BY399

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Semtech Corporation
R30A SEMTECH-R30A Datasheet
148Kb / 3P
   FAST SILICON RECTIFIERS
logo
Shenzhen Taychipst Elec...
MR820 TAYCHIPST-MR820 Datasheet
3Mb / 2P
   Fast Silicon Rectifiers
logo
Diotec Semiconductor
MR820 DIOTEC-MR820 Datasheet
199Kb / 2P
   Fast Silicon Rectifiers
BY296 DIOTEC-BY296 Datasheet
198Kb / 2P
   Fast Silicon Rectifiers
BY50050 DIOTEC-BY50050 Datasheet
199Kb / 2P
   Fast Silicon Rectifiers
logo
Semtech Corporation
BY296 SEMTECH-BY296 Datasheet
76Kb / 2P
   FAST SILICON RECTIFIERS?
logo
Diotec Semiconductor
FT2000A DIOTEC-FT2000A Datasheet
64Kb / 2P
   Fast Silicon Rectifiers
F1200A DIOTEC-F1200A Datasheet
84Kb / 2P
   Fast Silicon Rectifiers
1N4933 DIOTEC-1N4933 Datasheet
160Kb / 2P
   Fast Silicon Rectifiers
logo
Semtech Corporation
BY396 SEMTECH-BY396 Datasheet
72Kb / 2P
   FAST SILICON RECTIFIERS???
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com