Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TLP550 Arkusz danych(PDF) 5 Page - Toshiba Semiconductor

Numer części TLP550
Szczegółowy opis  TOSHIBA Photocoupler Infrared LED Photo IC
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TLP550 Arkusz danych(HTML) 5 Page - Toshiba Semiconductor

  TLP550 Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TLP550 Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TLP550 Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TLP550 Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TLP550 Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TLP550 Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TLP550 Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
TLP550
2002-09-25
5
Forward voltage VF (V)
IF – VF
100
1.0
1
10
0.1
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
0.01
Ta = 25°C
50
30
5
3
0.5
0.3
0.05
0.03
0.1
-2.2
-2.4
-2.6
-1.4
0.5
0.3
-2.0
-1.8
-1.6
1
3
10
5
∆VF / ∆Ta – IF
Forward current IF (mA)
30
lO – IF
Forward current IF (mA)
0.1
1
3
10
0.01
0.5
0.3
0.3
0.1
0.03
1
30
100
50
300
10
3
5
0.05
0.5
5
VCC = 5V
VO = 0.4V
Ta = 25°C
Ambient temperature Ta (℃)
IO / IF – Ta
60
40
0
20
-20
-40
0.2
0
80
0.6
0.4
0.8
1.2
1.0
100
Normalized To :
IF = 16mA
VCC = 4.5V
VO = 0.4V
Ta = 25°C
Ambient temperature Ta (℃)
IOH (1) – Ta
300
1
100
50
3
10
5
30
0.6
160
120
80
40
0
Forward current IF (mA)
30
IO / IF – IF
100°C
100
50
10
5
3
1
0.3
1
0.5
3
10
30
50
5
VCC = 5V
VO = 0.4V
Ta = -25°C
25°C


Podobny numer części - TLP550

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Toshiba Semiconductor
TLP550 TOSHIBA-TLP550 Datasheet
208Kb / 7P
   Line Receiver Feedback Control
TLP550 TOSHIBA-TLP550_07 Datasheet
208Kb / 7P
   Line Receiver Feedback Control
More results

Podobny opis - TLP550

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Toshiba Semiconductor
TLX9309 TOSHIBA-TLX9309 Datasheet
786Kb / 9P
   TOSHIBA Photocoupler LED Photo−IC
2021-11-01
TLP1016 TOSHIBA-TLP1016 Datasheet
417Kb / 9P
   TOSHIBA PHOTOINTERRUPTER INFRARED LED PHOTO IC
TLP1000A TOSHIBA-TLP1000A Datasheet
420Kb / 9P
   TOSHIBA PHOTOINTERRUPTER INFRARED LED PHOTO IC
TLP1014 TOSHIBA-TLP1014 Datasheet
408Kb / 9P
   TOSHIBA PHOTOINTERRUPTER INFRARED LEDPHOTO IC
TLP1033A TOSHIBA-TLP1033A Datasheet
161Kb / 7P
   TOSHIBA Photointerrupter Infrared LED Photo IC
TLP1031A TOSHIBA-TLP1031A Datasheet
149Kb / 7P
    TOSHIBA Photointerrupter Infrared LED Photo IC
TLP117 TOSHIBA-TLP117 Datasheet
223Kb / 7P
   TOSHIBA PHOTOCOUPLER GaA As LED & PHOTO-IC
TLP151 TOSHIBA-TLP151 Datasheet
526Kb / 8P
   TOSHIBA Photocoupler IRED Photo IC
2019-10-10
TLP155E TOSHIBA-TLP155E Datasheet
531Kb / 15P
   TOSHIBA Photocoupler IRED Photo IC
2019-05-27
TLX9304 TOSHIBA-TLX9304 Datasheet
602Kb / 8P
   TOSHIBA PHOTOCOUPLER IRLED & PHOTO-IC
2019-06-28
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com