Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SN74ALVTH162245GR Arkusz danych(PDF) 3 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
Numer części SN74ALVTH162245GR
Szczegółowy opis  2.5-V/3.3-V 16-BIT BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  TI1 [Texas Instruments]
Strona internetowa  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

SN74ALVTH162245GR Arkusz danych(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  SN74ALVTH162245GR Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments SN74ALVTH162245GR Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments SN74ALVTH162245GR Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SN74ALVTH162245GR Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN74ALVTH162245GR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN74ALVTH162245GR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74ALVTH162245GR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74ALVTH162245GR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74ALVTH162245GR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 15 page
background image
SN54ALVTH162245, SN74ALVTH162245
2.5-V/3.3-V 16-BIT BUS TRANSCEIVERS
WITH 3-STATE OUTPUTS
SCES331A – APRIL 2000 – REVISED APRIL 2002
3
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
logic diagram (positive logic)
To Seven Other Channels
1DIR
1A1
1B1
1OE
To Seven Other Channels
2DIR
2A1
2B1
2OE
1
47
24
36
48
2
25
13
Pin numbers shown are for the DGG, DGV, DL, and WD packages.
absolute maximum ratings over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)
Supply voltage range, VCC
–0.5 V to 4.6 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Input voltage range, VI (see Note 1)
–0.5 V to 7 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voltage range applied to any output in the high-impedance
or power-off state, VO (see Note 1)
–0.5 V to 7 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voltage range applied to any output in the high state, VO (see Note 1)
–0.5 V to 7 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Output current in the low state, IO: SN54ALVTH162245
96 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SN74ALVTH162245
128 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Output current in the high state, IO: SN54ALVTH162245
–48 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SN74ALVTH162245
–64 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Continuous current through VCC or GND
±100 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Input clamp current, IIK (VI < 0)
–50 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Output clamp current, IOK (VO < 0)
–50 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Package thermal impedance,
θJA (see Note 2): DGG package
70
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DGV package
58
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DL package
63
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GQL package
42
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Storage temperature range, Tstg
–65
°C to 150°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
† Stresses beyond those listed under “absolute maximum ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and
functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under “recommended operating conditions” is not
implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.
NOTES:
1. The input and output negative-voltage ratings may be exceeded if the input and output clamp-current ratings are observed.
2. The package thermal impedance is calculated in accordance with JESD 51-7.


Podobny numer części - SN74ALVTH162245GR

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Texas Instruments
SN74ALVTH162245GR TI-SN74ALVTH162245GR Datasheet
232Kb / 12P
[Old version datasheet]   2.5-V/3.3-V 16-BIT BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
More results

Podobny opis - SN74ALVTH162245GR

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Texas Instruments
SN54ALVTH162245 TI-SN54ALVTH162245 Datasheet
232Kb / 12P
[Old version datasheet]   2.5-V/3.3-V 16-BIT BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ALVTHR16245 TI-SN74ALVTHR16245 Datasheet
397Kb / 8P
[Old version datasheet]   2.5-V/3.3-V 16-BIT BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ALVTH16245 TI-SN54ALVTH16245_07 Datasheet
682Kb / 24P
[Old version datasheet]   2.5-V/3.3-V 16-BIT BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ALVTH16245 TI-SN54ALVTH16245 Datasheet
396Kb / 15P
[Old version datasheet]   2.5-V/3.3-V 16-BIT BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ALVTHR16245 TI1-SN54ALVTHR16245_14 Datasheet
940Kb / 18P
[Old version datasheet]   2.5-V/3.3-V 16-BIT BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ALVTH16501 TI-SN54ALVTH16501 Datasheet
170Kb / 11P
[Old version datasheet]   2.5-V/3.3-V 18-BIT UNIVERSAL BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54LVTH162245 TI-SN54LVTH162245 Datasheet
467Kb / 17P
[Old version datasheet]   3.3-V ABT 16-BIT BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54LVTH16245A TI-SN54LVTH16245A Datasheet
496Kb / 18P
[Old version datasheet]   3.3-V ABT 16-BIT BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54LVT162245A TI-SN54LVT162245A Datasheet
474Kb / 15P
[Old version datasheet]   3.3-V ABT 16-BIT BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54LVT162245A TI-SN54LVT162245A_08 Datasheet
610Kb / 18P
[Old version datasheet]   3.3-V ABT 16-BIT BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com