Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
SN74F138DRE4 Arkusz danych(PDF) 5 Page - Texas Instruments |
|
SN74F138DRE4 Arkusz danych(HTML) 5 Page - Texas Instruments |
5 / 18 page SN54F138, SN74F138 3-LINE TO 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS SDFS051B – MARCH 1987 – REVISED JULY 1996 5 POST OFFICE BOX 655303 • DALLAS, TEXAS 75265 switching characteristics (see Note 3) PARAMETER FROM (INPUT) TO (OUTPUT) VCC = 5 V, CL = 50 PF, RL = 500 Ω, TA = 25°C VCC = 4.5 V TO 5.5 V, CL = 50 PF, RL = 500 Ω, TA = MIN TO MAX† UNIT (INPUT) (OUTPUT) ′F138 SN54F138 SN74F138 MIN TYP MAX MIN MAX MIN MAX tPLH ABor C Y 2.7 5.2 7.5 2.7 12 2.7 8.5 ns tPHL A, B, or C Y 3.2 5.7 8 3.2 9.5 3.2 9 ns tPLH G2A or G2B Y 2.7 5 7 2.7 11 2.7 8 ns tPHL G2A or G2B Y 2.2 4.9 7 2.2 8 2.2 7.5 ns tPLH G1 Y 3.2 5.8 8 3.2 12.5 3.2 9 ns tPHL G1 Y 2.7 5.2 7.5 2.7 8.5 2.7 8.5 ns † For conditions shown as MIN or MAX, use the appropriate value specified under recommended operating conditions. NOTE 3: Load circuits and waveforms are shown in Section 1. |
Podobny numer części - SN74F138DRE4 |
|
Podobny opis - SN74F138DRE4 |