Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
FDC20-12D15 Arkusz danych(PDF) 1 Page - Astrodyne Corporation |
|
FDC20-12D15 Arkusz danych(HTML) 1 Page - Astrodyne Corporation |
1 / 4 page Isolated and Regulated 20 WATT Modular DC/DC Converters FDC20 series WWW.ASTRODYNETDI.COM ASTRODYNE USA: 1-800-823-8082 ASTRODYNE PACIFIC: 886-2-26983458 Wide 2 : 1 Input Range High Efficiency Regulated Outputs 1600V Isolation Full EMI Shielding Standard Pinouts Model Number Output Voltage Output Amps Input Range SINGLE OUTPUT FDC20-12S33 3.3 VDC 4 9-18 VDC FDC20-24S33 4 18-36 VDC FDC20-48S33 4 36-72 VDC FDC20-12S05 5 VDC 4 9-18 VDC FDC20-24S05 4 18-36 VDC FDC20-48S05 4 36-72 VDC FDC20-12S12 12 VDC 1.67 9-18 VDC FDC20-24S12 1.67 18-36 VDC FDC20-48S12 1.67 36-72 VDC FDC20-12S15 15 VDC 1.33 9-18 VDC FDC20-24S15 1.33 18-36 VDC FDC20-48S15 1.33 36-72 VDC DUAL OUTPUT FDC20-12D05 +/-5 VDC +/-2 9-18 VDC FDC20-24D05 +/-2 18-36 VDC FDC20-48D05 +/-2 36-72 VDC FDC20-12D12 +/-12 VDC +/-0.833 9-18 VDC FDC20-24D12 +/-0.833 18-36 VDC FDC20-48D12 +/-0.833 36-72 VDC FDC20-12D15 +/-15 VDC +/-0.666 9-18 VDC FDC20-24D15 +/-0.666 18-36 VDC FDC20-48D15 +/-0.666 36-72 VDC Unit measures 1.6”W x 2”L x 0.4”H |
Podobny numer części - FDC20-12D15 |
|
Podobny opis - FDC20-12D15 |