Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IXYX25N250CV1HV Arkusz danych(PDF) 7 Page - IXYS Corporation

Numer części IXYX25N250CV1HV
Szczegółowy opis  Advance Technical Information
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  IXYS [IXYS Corporation]
Strona internetowa  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation

IXYX25N250CV1HV Arkusz danych(HTML) 7 Page - IXYS Corporation

  IXYX25N250CV1HV Datasheet HTML 1Page - IXYS Corporation IXYX25N250CV1HV Datasheet HTML 2Page - IXYS Corporation IXYX25N250CV1HV Datasheet HTML 3Page - IXYS Corporation IXYX25N250CV1HV Datasheet HTML 4Page - IXYS Corporation IXYX25N250CV1HV Datasheet HTML 5Page - IXYS Corporation IXYX25N250CV1HV Datasheet HTML 6Page - IXYS Corporation IXYX25N250CV1HV Datasheet HTML 7Page - IXYS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
© 2016 IXYS CORPORATION, All Rights Reserved
Fig. 22. Diode Forward Characteristics
0
20
40
60
80
100
120
140
01
2
3
45
6
7
8
VF (V)
TJ = 150ºC
TJ = 25ºC
Fig. 23. Reverse Recovery Charge vs. -diF/dt
2
3
4
5
6
7
8
100
200
300
400
500
600
-diF/ dt (A/µs)
IF = 50A
12.5A
25A
TJ = 150ºC
VR = 1200V
Fig. 23. Reverse Recovery Current vs. -diF/dt
10
20
30
40
50
60
70
100
200
300
400
500
600
diF/dt (A/µs)
12.5A
25A
IF = 50A
TJ = 150ºC
VR = 1200V
Fig. 24. Reverse Recovery Time vs. -diF/dt
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
100
200
300
400
500
600
-diF/dt (A/µs)
12.5A
25A
IF = 50A
TJ = 150ºC
VR = 1200V
Fig. 26. Maximum Transient Thermal Impedance
(Diode)
0.01
0.1
1
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
Pulse Width - Seconds
Fig. 25. Dynamic Parameters QRR, IRR vs.
Junction Temperature
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
0
20
40
60
80
100
120
140
160
TJ (ºC)
KF IRR
KF QRR
VR = 1200V
IF = 25A
-diF/dt = 400A/µs
IXYS REF: IXY_25N250CV1HV(7T-AT628) 6-24-16
IXYX25N250CV1HV


Podobny numer części - IXYX25N250CV1HV

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
IXYS Corporation
IXYX25N250CV1HV IXYS-IXYX25N250CV1HV Datasheet
252Kb / 8P
   High Voltage XPT IGBT w/ Diode
More results

Podobny opis - IXYX25N250CV1HV

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
IXYS Corporation
IXFR64N50Q3 IXYS-IXFR64N50Q3 Datasheet
147Kb / 6P
   Advance Technical Information
IXFN90N85X IXYS-IXFN90N85X Datasheet
134Kb / 5P
   Advance Technical Information
IXFT40N85XHV IXYS-IXFT40N85XHV Datasheet
264Kb / 6P
   Advance Technical Information
IXYH120N65C3 IXYS-IXYH120N65C3 Datasheet
231Kb / 6P
   Advance Technical Information
IXYX40N450HV IXYS-IXYX40N450HV Datasheet
190Kb / 4P
   Advance Technical Information
IXYF40N450 IXYS-IXYF40N450 Datasheet
184Kb / 4P
   Advance Technical Information
IXTR102N65X2 IXYS-IXTR102N65X2 Datasheet
151Kb / 5P
   Advance Technical Information
IXFK66N85X IXYS-IXFK66N85X Datasheet
202Kb / 5P
   Advance Technical Information
IXYK120N120B3 IXYS-IXYK120N120B3 Datasheet
164Kb / 2P
   Advance Technical Information
IXGR32N170H1 IXYS-IXGR32N170H1 Datasheet
528Kb / 2P
   Advance Technical Information
IXFX48N60Q3 IXYS-IXFX48N60Q3 Datasheet
132Kb / 5P
   Advance Technical Information
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com