Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IRLR2705 Arkusz danych(PDF) 6 Page - International Rectifier

Numer części IRLR2705
Szczegółowy opis  HEXFET POWER MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  IRF [International Rectifier]
Strona internetowa  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRLR2705 Arkusz danych(HTML) 6 Page - International Rectifier

Back Button IRLR2705 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRLR2705 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRLR2705 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRLR2705 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRLR2705 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRLR2705 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRLR2705 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRLR2705 Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRLR2705 Datasheet HTML 10Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
IRLR/U2705
6
www.irf.com
QG
QGS
QGD
VG
Charge
D.U.T.
VDS
ID
IG
3mA
VGS
.3
µF
50K
.2
µF
12V
Current Regulator
Same Type as D.U.T.
Current Sampling Resistors
+
-
10 V
Fig 13b. Gate Charge Test Circuit
Fig 13a. Basic Gate Charge Waveform
Fig 12c. Maximum Avalanche Energy
Vs. Drain Current
Fig 12b. Unclamped Inductive Waveforms
Fig 12a. Unclamped Inductive Test Circuit
tp
V(BR)DSS
IAS
R G
IAS
0.01
tp
D.U.T
L
VDS
+
-
VDD
DRIVER
A
15V
20V
0
50
100
150
200
250
25
50
75
100
125
150
175
J
A
Starting T , Junction Temperature (°C)
V
= 25V
I
TOP
6.6A
11A
BOTTOM
16A
DD
D


Podobny numer części - IRLR2705

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRLR2705 IRF-IRLR2705 Datasheet
202Kb / 10P
   HEXFET POWER MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRLR2705 KERSEMI-IRLR2705 Datasheet
965Kb / 10P
   Ultra Low On-Resistance
logo
Inchange Semiconductor ...
IRLR2705 ISC-IRLR2705 Datasheet
335Kb / 2P
   N-Channel MOSFET Transistor
logo
International Rectifier
IRLR2705PBF IRF-IRLR2705PBF Datasheet
257Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
IRLR2705PBF IRF-IRLR2705PBF Datasheet
266Kb / 11P
   Logic-Level Gate Drive
More results

Podobny opis - IRLR2705

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRF7316 IRF-IRF7316 Datasheet
237Kb / 7P
   HEXFET POWER MOSFET
IRF6215 IRF-IRF6215 Datasheet
125Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF530NS IRF-IRF530NS Datasheet
618Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
IRLMS2002 IRF-IRLMS2002 Datasheet
95Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5301PBF IRF-IRFH5301PBF Datasheet
309Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRLR8726PBF IRF-IRLR8726PBF_09 Datasheet
360Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
IRLML2502GPBF IRF-IRLML2502GPBF Datasheet
180Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF7304QPBF IRF-IRF7304QPBF_10 Datasheet
248Kb / 9P
   HEXFET POWER MOSFET
IRFS3107-7PPBF IRF-IRFS3107-7PPBF Datasheet
320Kb / 9P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5106PBF IRF-IRFH5106PBF Datasheet
339Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5406PBF IRF-IRFH5406PBF Datasheet
305Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com